công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK621-033N-E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK621-033N-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK621-033N-E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  STK621-033N-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK621-033N-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
STK621-033N-E
No.A2127-5/8
Test Circuit
(The tested phase : U+ shows the upper side of the U phase and U- shows the lower side of the U phase.)
Fig 1: ICE
U+
V+
W+
U-
V-
W-
M
10
10
10
8
5
2
N
8
5
2
12
12
12
Fig 2: VCE(SAT)
U+
V+
W+
U-
V-
W-
M
10
10
10
8
5
2
N
8
5
2
12
12
12
m
13
14
15
16
17
18
Fig 3: VF
U+
V+
W+
U-
V-
W-
M
10
10
10
8
5
2
N
8
5
2
12
12
12
Fig 4: ID
VD1
VD2
VD3
VD4
m
7
4
1
21
n
8
5
2
22
A
ICE
VCE
VD1=15V
7
8
M
N
4
5
1
2
21
22
VD2=15V
VD3=15V
VD4=15V
IO
VCE(SAT)
VD1=15V
7
8
M
N
4
5
1
2
21
m
22
23
VD2=15V
VD3=15V
VD4=15V
V
IO
VF
M
N
V
A
ID
m
n
VD*


Số phần tương tự - STK621-033N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK621-031 SANYO-STK621-031 Datasheet
340Kb / 10P
   TENTATIVE
More results

Mô tả tương tự - STK621-033N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK621-061-E SANYO-STK621-061-E Datasheet
87Kb / 8P
   3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
STK611-721-E SANYO-STK611-721-E Datasheet
131Kb / 9P
   Fan 3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
logo
ON Semiconductor
STK621-061-E ONSEMI-STK621-061-E Datasheet
85Kb / 8P
   3-Phase Motor Drive Inverter Hybrid IC
July, 2013
STK611-721-E ONSEMI-STK611-721-E Datasheet
129Kb / 9P
   3-Phase Motor Drive Inverter Hybrid IC
July, 2013
logo
Sanken electric
SMA5135 SANKEN-SMA5135 Datasheet
484Kb / 9P
   3-phase Motor Drive Inverter
logo
ON Semiconductor
STK5F1U3C2D-E ONSEMI-STK5F1U3C2D-E Datasheet
455Kb / 15P
   Inverter Power H-IC for 3-phase Motor Drive
July, 2014 Ver.140520DS
logo
Sanyo Semicon Device
STK628-130-E SANYO-STK628-130-E Datasheet
64Kb / 6P
   Inverter for IH Cooker Inverter Hybrid IC
logo
Semikron International
IGD-1-424-P1N4-DL-FA SEMIKRON-IGD-1-424-P1N4-DL-FA Datasheet
409Kb / 6P
   3-phase inverter
logo
Fairchild Semiconductor
FAN7314A FAIRCHILD-FAN7314A Datasheet
496Kb / 3P
   LCD Backlight Inverter Drive IC
FAN7319 FAIRCHILD-FAN7319 Datasheet
1Mb / 23P
   LCD Backlight Inverter Drive IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com