công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK433-330N-E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK433-330N-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  3channel class-AB Audio Power IC 150W150W150W
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK433-330N-E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  STK433-330N-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-330N-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
STK433-330N-E
No.A2107-4/11
Application Circuit
12
13
14
15
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Stand-by Control
+VCC
GND
-PRE -VCC +VCC
Ch1
OUT
Ch1
OUT
Ch2
OUT
Ch2
OUT +PRE
STK433-330N-E
R23
R20
R08
R21
R09
C10
C01
C02
C11
C03
C23
R11
C13
R12
R30
C14
C20
C19
SUB
GND
IC
GND
Ch1
IN
Ch1
NF ST-BY
Ch2
NF
Ch2
IN
R01
R15
R05
R06
R03
R02
C07
C17
R18
C16
R17
C05
C08
L02
C21
19
18
17
16
Ch3
IN
Ch3
NF
Ch3
OUT
Ch3
OUT
R22
C12
R10
+
+
R14
L01
+
+
+
+
R13
C15
+
-VCC
GND
Ch1 OUT
GND
GND
Ch2 OUT
R16
C18
R19
L03
Ch3 OUT
Ch1 IN
GND
Ch2 IN
+
R07
R04
C06
C09
Ch3 IN
+
C04
+
PCB Layout Example
Top view


Số phần tương tự - STK433-330N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK433-330N-E ONSEMI-STK433-330N-E Datasheet
376Kb / 11P
   3ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results

Mô tả tương tự - STK433-330N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-130N-E SANYO-STK433-130N-E Datasheet
291Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC 150W150W
STK433-130-E SANYO-STK433-130-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 150W150W
logo
Monolithic Power System...
EV7720DS-7782-00D MPS-EV7720DS-7782-00D Datasheet
628Kb / 11P
   150W Class D 5.1 Channel Audio Board
logo
MicroPower Direct, LLC
LDC-150 MPD-LDC-150 Datasheet
1Mb / 4P
   150W Output Power
logo
Mospec Semiconductor
2N3771 MOSPEC-2N3771 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(150W)
logo
MicroPower Direct, LLC
LDC-120 MPD-LDC-120 Datasheet
1Mb / 4P
   150W Output Power
logo
Mospec Semiconductor
2N3789 MOSPEC-2N3789 Datasheet
116Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
logo
FSP TECHNOLOGY INC.
FSP150-P24-C FSP-FSP150-P24-C Datasheet
379Kb / 3P
   150W ITE POWER SUPPLIES
2022.10
logo
Mospec Semiconductor
2N5875 MOSPEC-2N5875 Datasheet
124Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2N6050 MOSPEC-2N6050 Datasheet
188Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(12A,150W)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com