công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK433-040N-E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK433-040N-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  2channel class-AB Audio Power IC
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK433-040N-E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button STK433-040N-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device STK433-040N-E Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
STK433-040N-E
No.A2101-8/11
Characteristic of Evaluation Board
THD – PO
0.001
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
0.01
0.1
1.0
10
100
0
10
20
30
40
60
70
50
80
0.1
1.0
23
5 7
23
5 7
23
5 7
23
5 7
2
3
5 7
23
5 7 10
1.0
10
100
1k
10k
20
25
30
100
100
Output power, PO/ch -- W
Pd – PO
0.1
Supply voltage, VCC -- ±V
PO – VCC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
10
20
30
40
50
60
70
80
15
32
Frequency, f -- Hz
PO – f
0
10
2 3
57
2 3
57
2 3
57
2 3
57100k
Output power, PO/ch -- W
f=20kHz
TH
D=
10
%
TH
D=
0.4
%
THD=10%
THD=0.4%
f=1kHz
VCC=±24V
RL=6Ω
2ch Drive
VG=30dB
Rg=600
Ω
Tc=25
°C
f=1kHz
RL=6Ω
2ch Drive
VG=30dB
Rg=600
Ω
Tc=25
°C
VCC=±24V
f=1kHz
RL=6Ω
2ch Drive
VG=30dB
Rg=600
Ω
Tc=25
°C
VCC=±24V
RL=6Ω
2ch Drive
VG=30dB
Rg=600
Ω
Tc=25
°C


Số phần tương tự - STK433-040N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK433-040N-E ONSEMI-STK433-040N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results

Mô tả tương tự - STK433-040N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-130N-E SANYO-STK433-130N-E Datasheet
291Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC 150W150W
STK433-060N-E SANYO-STK433-060N-E Datasheet
279Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC 50W50W
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK404-070N-E ONSEMI-STK404-070N-E Datasheet
284Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-140N-E ONSEMI-STK404-140N-E Datasheet
332Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-330N-E ONSEMI-STK433-330N-E Datasheet
376Kb / 11P
   3ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-120N-E ONSEMI-STK404-120N-E Datasheet
331Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-040N-E ONSEMI-STK433-040N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-890N-E ONSEMI-STK433-890N-E Datasheet
459Kb / 12P
   4ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com