công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK404-070N-E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK404-070N-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  1ch class-AB Audio Power IC 60W
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK404-070N-E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  STK404-070N-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK404-070N-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
STK404-070N-E
No.A2105-5/10
PCB Parts List
Type (IC1)
STK404-070N-E
STK404-120N-E
STK404-140N-E
Position of (1)pin
Third from the right end
Second from the right end
The right end
Location
R1
1k
Ω
R2
56k
Ω
R3
1.8k
Ω
R4
100
Ω/1W
R5
56k
Ω
R6
10k
Ω/1W
4.7k
Ω/1W
5.1k
Ω/1W
R7
10k
Ω/1W
4.7k
Ω/1W
5.1k
Ω/1W
R8
0.22
Ω/5W
R9
-
0.22
Ω/5W
R10
4.7
Ω/1W
R11
4.7
Ω/1W
C1
470pF
C2
2.2
μF/50V
C3
10
μF/50V
C4
100
μF/100V
C5
5pF
C6
100
μF/50V
C7
47
μF/100V
C8
10
μF/100V
C9
10
μF/100V
C10
0.1
μF
D1
200V/0.5A
L1
2.2
μH
J1
15mm
J2
10mm


Số phần tương tự - STK404-070N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK404-070N-E ONSEMI-STK404-070N-E Datasheet
284Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results

Mô tả tương tự - STK404-070N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK404-070N-E ONSEMI-STK404-070N-E Datasheet
284Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-140N-E ONSEMI-STK404-140N-E Datasheet
332Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-120N-E ONSEMI-STK404-120N-E Datasheet
331Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-120N-E SANYO-STK404-120N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC 120W
STK404-200-E SANYO-STK404-200-E Datasheet
353Kb / 11P
   One-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 60W
STK433-070-E SANYO-STK433-070-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 60W60W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-330N-E ONSEMI-STK433-330N-E Datasheet
376Kb / 11P
   3ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com