công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1844MC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1844MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Linear IC For Home Stereo Single-chip Tuner IC
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1844MC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA1844MC Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA1844MC Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
LA1844MC
No.A2057-7/11
Continued from preceding page.
Pin No.
Function
Pin voltage
(V)
Equivalent circuit
Notes
12
Pilot detector
low-pass filter
(Forced mono)
(VCO stop)
VCC-1.0
The device is forced to monaural when a current of
over 50
μA flows from this pin.
The VCO is stopped when a current of over 200
μA
flows from this pin.
13
14
L outputs
R outputs
3.2
Output impedance RO = 3.3kΩ
15
Pilot canceler
output
Vreg
16
Decoder input
Vreg
Inverting input pin
RNF = 20k
Ω
17
PLL input
Vreg
Input impedance Ri = 20kΩ
18
FM demodulator
output
Vreg+0.7
Output impedance RO = 2.3kΩ
The channel separation can be adjusted with an
external capacitor connected between this pin and
ground.
19
AM detector
output
0 (FM)
1.5 (AM)
Output impedance RO = 3.3kΩ
20
S meter,
AM AGC
0.2 (FM)
0.9 (AM)
The resistance of the built-in resistor R is 13.9k
Ω
The SD responce during seek operation is
determined with the external capacitor connected
to this pin.
Continued on next page.


Số phần tương tự - LA1844MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1844M SANYO-LA1844M Datasheet
618Kb / 11P
   For Home Stereo Single-chip Tuner IC
More results

Mô tả tương tự - LA1844MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1845N SANYO-LA1845N_09 Datasheet
125Kb / 9P
   For Home Stereo IC Single-Chip Tuner IC
LA1844M SANYO-LA1844M Datasheet
618Kb / 11P
   For Home Stereo Single-chip Tuner IC
LA1837M SANYO-LA1837M_06 Datasheet
686Kb / 9P
   Single-Chip AM/FM Tuner IC for Home Stereo Systems
LA1776M SANYO-LA1776M Datasheet
544Kb / 41P
   Monolithic Linear IC Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1845NV SANYO-LA1845NV Datasheet
837Kb / 10P
   Single-Chip Home Stereo IC
LA1845N SANYO-LA1845N Datasheet
190Kb / 10P
   Single-Chip Home Stereo IC
LA1845NV SANYO-LA1845NV_06 Datasheet
541Kb / 10P
   Single-Chip Home Stereo IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN18208A PANASONIC-AN18208A Datasheet
731Kb / 37P
   Tuner IC for home-audio stereo set
AN18207A PANASONIC-AN18207A Datasheet
730Kb / 38P
   Tuner IC for home-audio stereo set
logo
Sanyo Semicon Device
LA1833N SANYO-LA1833N Datasheet
101Kb / 10P
   System-on-Chip Tuner IC for Home Stereo Systems
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com