công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
2011-06-09
4
LCW JNSH.PC
Kennwerte
Characteristics
(
T
S = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315)
Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
5) page 20
I
F = 20 mA
x
0.35*
Farbkoordinate y nach CIE 19315)
Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
5) page 20
I
F = 20 mA
y
0.36*
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
2
ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung 6)
Seite 20
(min.)
Forward voltage
6) page 20
(typ.)
I
F = 20 mA
(max.)
V
F
V
F
V
F
2.8
3.05
3.4
V
V
V
Sperrstrom
(typ.)
Reverse current
(max.)
I
R
I
R
not designed for
reverse operation
µA
µA
Wärmewiderstand4)
Seite 20
Thermal resistance
4) page 20
Sperrschicht/Lötpad
(typ.)
Junction/solder point
(max.)
R
th JS
R
th JS
100
130**
K/W
K/W
*
Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
** R
th(max) basiert auf statistischen Werten
R
th(max) is based on statistic values


Số phần tương tự - LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
More results

Mô tả tương tự - LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF6MR12W2M1B70 INFINEON-FF6MR12W2M1B70 Datasheet
536Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
OSRAM GmbH
LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 OSRAM-LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 Datasheet
2Mb / 18P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF11MR12W1M1B70 INFINEON-FF11MR12W1M1B70 Datasheet
514Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
List of Unclassifed Man...
LWW5SG ETC1-LWW5SG Datasheet
178Kb / 15P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
eupec GmbH
BSM35GB120DLC EUPEC-BSM35GB120DLC Datasheet
87Kb / 8P
   vorlafige Daten preliminary data
logo
OSRAM GmbH
LSGF971 OSRAM-LSGF971 Datasheet
63Kb / 7P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGY870 OSRAM-LGY870 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
   White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com