công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8608A8A-75 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - A-Data Technology

tên linh kiện ADS8608A8A-75
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous DRAM(8M X 8 Bit X 4 Banks)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-DATA [A-Data Technology]
Trang chủ  https://www.adata.com
Logo A-DATA - A-Data Technology

ADS8608A8A-75 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - A-Data Technology

  ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 1Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 2Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 3Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 4Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 5Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 6Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 7Page - A-Data Technology ADS8608A8A-75 Datasheet HTML 8Page - A-Data Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
A-Data
ADS8608A8A
Package Information
MILLIMETER
INCH
SYMBOL
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
1.20
0.047
A1
0.05
0.10
0.15
0.002
0.004
0.006
A2
-----
1.00
-----
-----
0.039
-----
B
0.24
0.32
0.40
0.009
0.012
0.016
c
-----
0.15
------
0.005
-----
D
0.871
HE
11.56
11.76
11.96
0.455
0.463
0.471
E
10.06
10.16
10.26
0.396
0.400
0.404
e
0.80 BSC
-----
0.031
-----
-----
L
0.40
0.50
0.60
0.016
0.020
0.024
L1
0.80 REF
0.032 REF
S
0.71 REF
0.028 REF
θ
0
°
-
8
°
0
°
-
8
°
-----
-----
22.12
22.22
22.62
0.875
0.905
400mil 54pin TSOP II Package
Rev 1.0 December, 2001
8


Số phần tương tự - ADS8608A8A-75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A-Data Technology
ADS8616A8A A-DATA-ADS8616A8A Datasheet
550Kb / 8P
   Synchronous DRAM(4M X 16 Bit X 4 Banks)
Rev 1.0 December, 2001
ADS8616A8A-75 A-DATA-ADS8616A8A-75 Datasheet
550Kb / 8P
   Synchronous DRAM(4M X 16 Bit X 4 Banks)
Rev 1.0 December, 2001
ADS8616A8A-75A A-DATA-ADS8616A8A-75A Datasheet
550Kb / 8P
   Synchronous DRAM(4M X 16 Bit X 4 Banks)
Rev 1.0 December, 2001
logo
Texas Instruments
ADS8634 TI1-ADS8634 Datasheet
1Mb / 75P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Channel, Bipolar-Input, SAR Analog-to-Digital Converter
ADS8634SRGER TI1-ADS8634SRGER Datasheet
1Mb / 75P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Channel, Bipolar-Input, SAR Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS8608A8A-75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A-Data Technology
VDS8608A8A A-DATA-VDS8608A8A Datasheet
545Kb / 8P
   Synchronous DRAM(8M X 8 Bit X 4 Banks)
Rev 1.0 December, 2001
logo
Hynix Semiconductor
HY57V121620 HYNIX-HY57V121620 Datasheet
160Kb / 12P
   4 Banks x 8M x 16Bit Synchronous DRAM
logo
Samsung semiconductor
KM44S32030 SAMSUNG-KM44S32030 Datasheet
116Kb / 10P
   8M x 4Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY57V56820B HYNIX-HY57V56820B Datasheet
151Kb / 12P
   4 Banks x 8M x 8Bit Synchronous DRAM
logo
Elite Semiconductor Mem...
M52D5121632A ESMT-M52D5121632A Datasheet
1Mb / 46P
   8M x 16 Bit x 4 Banks Mobile Synchronous DRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY5756820C HYNIX-HY5756820C Datasheet
86Kb / 12P
   4 Banks x 8M x 8Bit Synchronous DRAM
logo
A-Data Technology
ADS6608A4A A-DATA-ADS6608A4A Datasheet
522Kb / 8P
   Synchronous DRAM(2M X 8 Bit X 4 Banks)?
Rev 1 April, 2001
ADS7608A4A A-DATA-ADS7608A4A Datasheet
696Kb / 8P
   Synchronous DRAM(4M X 8 Bit X 4 Banks)
Rev 1 April, 2001
VDS6608A4A A-DATA-VDS6608A4A Datasheet
521Kb / 8P
   Synchronous DRAM(2M X 8 Bit X 4 Banks)
VDS7608A4A A-DATA-VDS7608A4A Datasheet
696Kb / 8P
   Synchronous DRAM(4M X 8 Bit X 4 Banks)
Rev 1 April, 2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com