công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC786800E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC786800E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compressed Audio signal Processor IC with USB host controller
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC786800E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LC786800E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC786800E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 26 page
background image
LC786800E
No.A2082-5/26
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25
°C, DVSS = AVSS1 = AVSS2 = XVSS = 0V
Parameter
Symbol
Pin names
Conditions
Ratings
Unit
Maximum supply voltage
VDD max
DVDD, AVDD1, AVDD2,
XVDD, VVDD2, VVDD3
-0.3 to +3.95
V
Input voltage 1
VIN1
Input pins other than VIN2
-0.3 to DVDD+0.3
V
Input voltage 2
VIN2
RESB, SIFCK, SIFDI, SIFDO,
SIFCE, BUSYB, GP03, GP04,
GP05, GP06, GP07, GP10,
GP11, GP12, GP13, GP14,
JTRSTB, JTCK, JTDI, JTMS
-0.3 to +5.6
V
Output voltage
VOUT
All digital output pins and
input/output pins
-0.3 to DVDD+0.3
V
Allowable power dissipation
Pd max
Ta
≤ 85°C
Mounted reference PCB (*)
519
mW
Operating temperature
Topr
-40 to +85
°C
Storage temperature
Tstg
-40 to +125
°C
(*)Reference PCB: 114.3mm×76.1mm×1.6mm, glass epoxy resin
Allowable Operating Ranges at Ta = -40 to +85
°C, DVSS = AVSS1 = AVSS2 = XVSS = 0V
Parameter
Symbol
Pin names
Conditions
min
typ
max
Unit
Supply voltage
VDD1
DVDD, AVDD1, AVDD2,
XVDD, VVDD2, VVDD3
3.00
3.60
V
VIH(1)
RESB, SIFCK, SIFDI, SIFDO,
SIFCE, BUSYB, GP03, GP04,
GP05, GP06, GP07, GP10,
GP11, GP12, GP13, GP14,
JTMS, JTRSTB, JTCK, JTDI
Schmitt
2.00
5.50
V
High-level input voltage
VIH(2)
GP30, GP31, GP32, GP33,
GP34, GP35, GP36, GP37,
GP40, GP41, GP42, GP43,
GP44, GP45, GP46, GP47,
GP50, GP51, GP52, GP53
Schmitt
2.00
VDD1V
VIL(1)
RESB, SIFCK, SIFDI, SIFDO,
SIFCE, BUSYB, GP03, GP04,
GP05, GP06, GP07, GP10,
GP11, GP12, GP13, GP14,
JTMS, JTRSTB, JTCK, JTDI
Schmitt
0
0.80
V
Low-level input voltage
VIL(2)
GP30, GP31, GP32, GP33,
GP34, GP35, GP36, GP37,
GP40, GP41, GP42, GP43,
GP44, GP45, GP46, GP47,
GP50, GP51, GP52, GP53,
TEST0, TEST1
Schmitt
0
0.80
V
XIN
Oscillator frequency
FX1
XOUT
Oscillator circuit
12.0
or
16.9344
MHz


Số phần tương tự - LC786800E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC786800E ONSEMI-LC786800E Datasheet
215Kb / 26P
   Compressed Audio signal Processor IC
Sep 2013 Ver. 1.0.0
LC786800E-H ONSEMI-LC786800E-H Datasheet
215Kb / 26P
   Compressed Audio signal Processor IC
Sep 2013 Ver. 1.0.0
More results

Mô tả tương tự - LC786800E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC786820E ONSEMI-LC786820E_16 Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
November 2016 - Rev. 2
LC786800E ONSEMI-LC786800E Datasheet
215Kb / 26P
   Compressed Audio signal Processor IC
Sep 2013 Ver. 1.0.0
LC786821E ONSEMI-LC786821E Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
June 2016 - Rev. 1
LC786820E ONSEMI-LC786820E Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
June 2016 - Rev. 1
logo
Future Technology Devic...
VNC1L FTDI-VNC1L Datasheet
700Kb / 31P
   Embedded USB Host Controller IC
VNC1L-1A FTDI-VNC1L-1A Datasheet
767Kb / 32P
   Vinculum VNC1L Embedded USB Host Controller IC
logo
Princeton Technology Co...
PT8921 PTC-PT8921_10 Datasheet
481Kb / 4P
   Smart Audio Combo-Station with USB Mini-Host & SD/MMC Host Interface Controller
PT8921 PTC-PT8921 Datasheet
484Kb / 4P
   Smart Audio Combo-Station with USB Mini-Host & SD/MMC Host Interface Controller
logo
Future Technology Devic...
VNC2-64L1B-REEL FTDI-VNC2-64L1B-REEL Datasheet
2Mb / 88P
   Vinculum-II Embedded Dual USB Host Controller IC
VNC2-48Q1B-TRAY FTDI-VNC2-48Q1B-TRAY Datasheet
2Mb / 88P
   Vinculum-II Embedded Dual USB Host Controller IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com