công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS4616A4A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - A-Data Technology

tên linh kiện ADS4616A4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous DRAM(512K X 16 Bit X 2 Banks)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-DATA [A-Data Technology]
Trang chủ  https://www.adata.com
Logo A-DATA - A-Data Technology

ADS4616A4A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - A-Data Technology

  ADS4616A4A Datasheet HTML 1Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 2Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 3Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 4Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 5Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 6Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 7Page - A-Data Technology ADS4616A4A Datasheet HTML 8Page - A-Data Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
A-Data
ADS4616A4A
Package Information
MILLIMETER
INCH
SYMBOL
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
1.20
0.047
A1
0.05
0.10
0.15
0.002
0.006
A2
0.95
1.00
1.05
0.037
0.039
0.041
B
0.30
0.45
0.012
0.018
c
0.12
0.21
0.005
0.008
D
21.08 BSC
0.830 BSC
HE
11.56
11.76
11.96
0.460
0.463
0.471
E
10.03
10.16
10.29
0.395
0.400
0.405
e
0.80 BSC
0.0315
L
0.40
0.50
0.60
0.016
0.020
0.024
L1
0.80 REF
0.031 REF
S
0.71 REF
0.028 REF
θ
0
°
-
5
°
0
°
-
5
°
50
50
25
25
26
26
400mil 50pin TSOP II Package
Rev 1 December, 2001
8


Số phần tương tự - ADS4616A4A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS41 TI-ADS41 Datasheet
484Kb / 49P
[Old version datasheet]   Wideband Transmit-Receive Digital Signal Processors
ADS4122 TI1-ADS4122 Datasheet
2Mb / 81P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 65/125MSPS, Ultralow-Power ADC
MARCH2011
ADS4122 TI-ADS4122 Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4122 TI1-ADS4122 Datasheet
2Mb / 82P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 65/125MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4122 TI1-ADS4122 Datasheet
2Mb / 82P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 65/125MSPS, Ultralow-Power ADC
More results

Mô tả tương tự - ADS4616A4A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hynix Semiconductor
HY57V161610D HYNIX-HY57V161610D Datasheet
73Kb / 13P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
logo
AMIC Technology
A43L0616B AMICC-A43L0616B Datasheet
585Kb / 48P
   512K X 16 Bit X 2 Banks Synchronous DRAM
A43L0616B AMICC-A43L0616B Datasheet
1Mb / 45P
   512K X 16 Bit X 2 Banks Synchronous DRAM
A43L0616A AMICC-A43L0616A Datasheet
1,011Kb / 45P
   512K X 16 Bit X 2 Banks Synchronous DRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY67V161610D HYNIX-HY67V161610D Datasheet
75Kb / 11P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
logo
AMIC Technology
A43E06161 AMICC-A43E06161 Datasheet
1Mb / 46P
   512K X 16 Bit X 2 Banks Synchronous DRAM
logo
A-Data Technology
VDS4616A4A A-DATA-VDS4616A4A Datasheet
542Kb / 8P
   Synchronous DRAM(512K X 16 Bit X 2 Banks)
Rev 1 December, 2001
logo
Hynix Semiconductor
HY57V161610ET-I HYNIX-HY57V161610ET-I Datasheet
482Kb / 13P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
HY57V161610D-I HYNIX-HY57V161610D-I Datasheet
574Kb / 11P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
HY57V161610ETP-I HYNIX-HY57V161610ETP-I Datasheet
215Kb / 13P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com