công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6331 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6331
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-Purpose Switching Device Applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6331 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6331 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6331 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6331 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6331 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH6331 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device MCH6331 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device MCH6331 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MCH6331
No. A1017-3/7
ID -- VDS
ID -- VGS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
0
--0.5
--1.0
--3.0
--2.5
--2.0
--1.5
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--0.1
--0.3
--0.5
--0.7
--0.9
IT13185
0
--1.0
--0.5
--1.5
--3.5
--2.5
--2.0
--3.0
0
--1
--2
--3
--4
IT13186
--3.0V
--3.5V
VDS= --10V
VGS= --2.5V
IT13189
IT13190
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
0.1
1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
--0.1
--1.0
23
5
7
--0.01
23
5
7
2
3
5
7
Ta=
--25
°C
VDS= --10V
--0.001
2
3
--0.01
2
7
5
VGS=0V
--0.1
2
--1.0
35
7
2
35
7
VDD= --15V
VGS= --10V
td(on)
td(off)
tf
IT13191
0
--5
--10
--15
1000
7
5
3
2
7
5
3
2
100
10
--20
--30
--25
Ciss
Coss
Crss
IT13192
10
2
3
7
5
2
3
7
5
f=1MHz
t r
0
--4
--8
--12
--16
--2
--6
--10
--14
50
150
100
200
300
250
0
50
100
200
150
250
300
0
IT13187
IT13188
ID= --0.75A
Ta=25
∞C
--1.5A
75
°C
25
°C
3
--0.1
2
7
5
3
--1.0
2
7
5
3
--10
7
5
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
VGS
= --4.0V
, ID
= --0.75A
VGS
= --10.0V
, ID=
--1.5A
VGS
= --4.5V
, ID=
--0.75A
IS -- VSD
Drain Current, ID -- A
Diode Forward Voltage, VSD -- V
SW Time -- ID
Ciss, Coss, Crss -- VDS
Drain Current, ID -- A
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
RDS(on) -- VGS
RDS(on) -- Ta
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C
Ta=25
°C
| yfs | -- I
D


Số phần tương tự - MCH6331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6331 SANYO-MCH6331 Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6331 ONSEMI-MCH6331 Datasheet
496Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MCH6331 VBSEMI-MCH6331 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
ON Semiconductor
MCH6331-TL-H ONSEMI-MCH6331-TL-H Datasheet
496Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
MCH6331-TL-W ONSEMI-MCH6331-TL-W Datasheet
496Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MCH6331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3352 SANYO-2SK3352_05 Datasheet
42Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ662 SANYO-2SJ662 Datasheet
42Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ666 SANYO-2SJ666 Datasheet
41Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH3430 SANYO-CPH3430 Datasheet
52Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
SCH2806 SANYO-SCH2806 Datasheet
47Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
SCH1311 SANYO-SCH1311 Datasheet
35Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SK3706 SANYO-2SK3706 Datasheet
48Kb / 5P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SK3708 SANYO-2SK3708 Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
FW341 SANYO-FW341 Datasheet
64Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH3337 SANYO-CPH3337 Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH6415 SANYO-CPH6415 Datasheet
54Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com