công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6320 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6320
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-Purpose Switching Device Applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6320 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6320 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6320 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6320 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6320 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH6320 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device MCH6320 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device MCH6320 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MCH6320
No. A0815-4/7
VGS -- Qg
Total Gate Charge, Qg -- nC
A S O
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
06
12345
IT12866
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
--4.0
--4.5
VDS= --6V
ID= --3.5A
--1.0
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
--10
--0.1
--0.01
23
5
3
2
7
23
5 7
23
5 7
--0.01
--0.1
--1.0
--10
IT12867
PW
≤10μs
100
μs
10ms
100ms
Operation in this area
is limited by RDS(on).
ID= --3.5A
DC
operation(
Ta=25
°C
)
IDP= --14A
1ms
Ta=25
°C
Single pulse
Mounted on a ceramic board (1200mm2
×0.8mm)
IT12868
0
0
20
40
0.4
60
80
100
120
140
160
0.8
1.2
1.4
1.5
0.2
0.6
1.0
1.6
PD -- Ta
Ambient Temperature, Ta --
°C


Số phần tương tự - MCH6320

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6320 SANYO-MCH6320 Datasheet
56Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6320 ONSEMI-MCH6320 Datasheet
361Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 3
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MCH6320 VBSEMI-MCH6320 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
ON Semiconductor
MCH6320-TL-E ONSEMI-MCH6320-TL-E Datasheet
361Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 3
MCH6320-TL-W ONSEMI-MCH6320-TL-W Datasheet
361Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MCH6320

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3352 SANYO-2SK3352_05 Datasheet
42Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ662 SANYO-2SJ662 Datasheet
42Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ666 SANYO-2SJ666 Datasheet
41Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH3430 SANYO-CPH3430 Datasheet
52Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
SCH2806 SANYO-SCH2806 Datasheet
47Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
SCH1311 SANYO-SCH1311 Datasheet
35Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SK3706 SANYO-2SK3706 Datasheet
48Kb / 5P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SK3708 SANYO-2SK3708 Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
FW341 SANYO-FW341 Datasheet
64Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH3337 SANYO-CPH3337 Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH6415 SANYO-CPH6415 Datasheet
54Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com