công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3383 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3383
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Drive Switching Device Applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3383 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3383 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3383 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3383 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3383 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH3383 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device MCH3383 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device MCH3383 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MCH3383
No.9000-3/7
ID -- VGS
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
ID -- VDS
IT16289
--0.1 --0.2
--0.6
--0.4
--0.3
--0.7 --0.8
--1.0
--0.9
--0.5
0
0
--4.0
--2.5
--3.5
--3.0
--2.0
--1.5
--1.0
--0.5
0
--4
--3
--2
--1
IT16290
--1.0
--0.4
--0.2
--0.8
--0.6
--2.0
--1.6 --1.8
--1.2 --1.4
0
VGS= --0.8V
--0.9V
VDS= --10V
--1.2V
--1.0V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
RDS(on) -- VGS
IS -- VSD
Diode Forward Voltage, VSD -- V
Drain Current, ID -- A
| yfs | -- I
D
SW Time -- ID
Drain Current, ID -- A
Drain Current, ID -- A
RDS(on) -- ID
IT16294
--1.6
--1.4
--1.2
--1.0
--0.6
--0.4
--0.8
--0.2
0
--0.01
5
7
3
2
5
7
3
2
--0.1
--1.0
5
7
3
2
--10
VGS=0V
IT16293
0.1
1.0
10
7
5
3
2
2
7
5
3
--0.1
--1.0
23
5 7
--10
7
--0.01
23
5 7
23
5
Ta=25
°C
VDS= --10V
75
°C
--0.1
--1.0
--10
23
5
7
23
7
5
VDD= --6V
VGS= --2.5V
td(on)
td(off)
tf
IT16296
10
1000
1.0
3
7
5
2
2
3
7
5
100
2
3
7
5
tr
IT16292
--25
0
25
50
75
100
150
125
175
IT16291
0
--0.5
--1.5
--2.5
--4.0
--5.0
--1.0
--2.0
--3.5
--3.0
--4.5
50
0
500
200
100
400
450
300
350
250
150
0
50
300
150
100
200
250
VGS= --1.8V
, ID= --0.7A
VGS= --2.5V
, ID= --1.5A
VGS= -
-1.2V, ID
= --0.3A
VGS= --0.9V, ID= --50mA
Ta=25
°C
ID= --50mA
--0.3A
--0.7A
--1.5A
--0.01
--0.1
--1.0
--10
35 7
23
5 7
23
5 7
2
150
100
50
300
200
250
350
450
400
500
0
IT16295
VGS= --0.9V
--1.8V
--1.2V
--2.5V


Số phần tương tự - MCH3383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3383 SANYO-MCH3383 Datasheet
376Kb / 4P
   Low Voltage Drive Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
MCH3383 ONSEMI-MCH3383 Datasheet
391Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET ??2V, ??.5A, 69m廓, Single MCPH3
July, 2013
MCH3383-TL-H ONSEMI-MCH3383-TL-H Datasheet
391Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET ??2V, ??.5A, 69m廓, Single MCPH3
July, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH3383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3383 SANYO-MCH3383 Datasheet
376Kb / 4P
   Low Voltage Drive Switching Device Applications
MCH3481 SANYO-MCH3481 Datasheet
491Kb / 7P
   Low Votage Drive Switching Device Applications
MCH3382 SANYO-MCH3382 Datasheet
492Kb / 7P
   Low Votage Drive Switching Device Applications
MCH6448 SANYO-MCH6448_12 Datasheet
489Kb / 7P
   Low-Voltage Driver Switching Device Applications
MCH6448 SANYO-MCH6448 Datasheet
354Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET Low-Voltage Driver Switching Device Applications
logo
Toshiba Semiconductor
2SC3673 TOSHIBA-2SC3673_04 Datasheet
148Kb / 5P
   Switching Applications Solenoid Drive Applications
2SC3474 TOSHIBA-2SC3474_05 Datasheet
185Kb / 5P
   Switching Applications Solenoid Drive Applications
TPCA8007-H TOSHIBA-TPCA8007-H Datasheet
38Kb / 4P
   Switching Regulator Applications, Motor Drive Applications
2SB908 TOSHIBA-2SB908_07 Datasheet
167Kb / 5P
   Switching Applications Hammer Drive, Pulse Motor Drive Applications Power Amplifier Applications
2SD549 TOSHIBA-2SD549 Datasheet
217Kb / 3P
   PULSE MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE APPLICATIONS. SWITCHING APPLICATIONS. POWER AMPLIFIER APPLICATIONS.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com