công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4009 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH4009
Giải thích chi tiết về linh kiện  UHF to X Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH4009 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button MCH4009_12 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device MCH4009_12 Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
MCH4009
No. A0389-11/15
S Parameters (Common emitter)
VCE=3V, IC=20mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
500
0.562
-72.2
22.269
125.7
0.026
62.0
0.659
-43.9
1000
0.442
-113.0
13.651
102.2
0.039
56.1
0.421
-61.7
1500
0.389
-136.8
9.560
89.2
0.049
54.2
0.302
-69.8
2000
0.364
-152.5
7.334
79.9
0.059
52.9
0.237
-74.2
2500
0.347
-165.9
5.959
72.3
0.069
52.3
0.200
-77.4
3000
0.341
-176.1
5.031
65.2
0.078
50.2
0.178
-78.2
3500
0.340
175.8
4.372
58.6
0.089
48.3
0.162
-77.7
4000
0.339
169.1
3.886
52.3
0.098
46.2
0.153
-76.0
4500
0.335
163.4
3.524
46.1
0.108
43.5
0.145
-74.3
5000
0.328
157.5
3.238
39.9
0.117
40.2
0.140
-72.7
5500
0.316
150.9
3.007
33.7
0.127
36.6
0.137
-73.7
6000
0.302
140.8
2.833
27.1
0.137
32.4
0.126
-77.4
6500
0.298
128.4
2.670
20.0
0.145
27.8
0.116
-86.6
7000
0.313
114.4
2.520
12.8
0.153
23.1
0.102
-99.7
7500
0.346
101.7
2.367
5.7
0.159
18.1
0.088
-115.9
8000
0.382
91.9
2.218
-1.4
0.164
13.3
0.070
-132.1
8500
0.428
86.2
2.088
-8.0
0.168
8.5
0.051
-156.7
9000
0.462
81.8
1.964
-14.6
0.171
3.9
0.033
156.9
9500
0.492
79.1
1.867
-20.6
0.174
-0.6
0.043
102.7
10000
0.514
75.0
1.781
-27.3
0.178
-6.1
0.075
79.7
10500
0.532
70.2
1.705
-34.1
0.180
-11.2
0.115
72.5
11000
0.549
61.0
1.628
-41.2
0.181
-17.4
0.152
70.6
11500
0.566
51.8
1.559
-48.5
0.183
-23.7
0.184
72.3
12000
0.603
41.9
1.484
-56.7
0.180
-30.6
0.224
71.7
12500
0.644
33.2
1.390
-64.3
0.175
-36.3
0.248
68.6
13000
0.675
27.2
1.295
-71.8
0.169
-41.8
0.267
62.1
13500
0.707
23.9
1.210
-78.3
0.167
-47.1
0.275
53.7
14000
0.724
22.5
1.142
-84.7
0.165
-52.1
0.289
42.7
14500
0.729
21.2
1.074
-91.0
0.165
-57.2
0.306
31.7
15000
0.730
19.9
1.032
-96.8
0.167
-62.9
0.328
24.1


Số phần tương tự - MCH4009_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH4009-TL-H ONSEMI-MCH4009-TL-H Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4009-TL-H ONSEMI-MCH4009-TL-H Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH4009_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4013 SANYO-MCH4013_12 Datasheet
450Kb / 6P
   UHF to X Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
MCH4009 SANYO-MCH4009 Datasheet
72Kb / 13P
   UHF to X Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
EC4H07CA SANYO-EC4H07CA Datasheet
64Kb / 7P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
2SC5782 SANYO-2SC5782 Datasheet
42Kb / 7P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
2SC5540 SANYO-2SC5540 Datasheet
30Kb / 3P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
2SC6024 SANYO-2SC6024 Datasheet
84Kb / 15P
   UHF to C Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
2SC5645 SANYO-2SC5645 Datasheet
32Kb / 6P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
EC3H07BA SANYO-EC3H07BA Datasheet
99Kb / 7P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
2SC5647 SANYO-2SC5647 Datasheet
36Kb / 7P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
EC3H06B SANYO-EC3H06B Datasheet
44Kb / 5P
   UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com