công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSAL6400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSAL6400
Giải thích chi tiết về linh kiện  VSOP98260 for IR Code Learning Applications
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSAL6400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  TSAL6400 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSAL6400 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSAL6400 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
VSOP98260 for IR Code Learning Applications
Application Note
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 19-Jul-12
2
Document Number: 82588
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
BLOCK DIAGRAM (simplified)
TYPICAL OUTPUT WAVEFORM
Pin 2
Pin 3
Pin 6, 8
Pin 7
TIA
30 k
Ω
Signal shaping
Amplifier
DFN-8 pin-out
Green waveform: optical input signal to
the photodiode that is connected to the
amplifier circuit.
Blue waveform: output of the amplifier circuit,
response to the optical signal above.


Số phần tương tự - TSAL6400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400 Datasheet
76Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 4, 20-May-99
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400 Datasheet
117Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.7, 04-Sep-08
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400 Datasheet
111Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400 Datasheet
107Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode
Rev. 2.0, 13-Mar-14
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400 Datasheet
106Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - TSAL6400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADTech
ADT2210 ADTECH-ADT2210 Datasheet
55Kb / 1P
   Low current receiver IC for the code learning infrared remote control system
logo
Holtek Semiconductor In...
HT6P237A HOLTEK-HT6P237A_14 Datasheet
1Mb / 9P
   Learning RF Encoder
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M320D MOSDESIGN-M320D Datasheet
129Kb / 5P
   LEARNING DECODER
2008-09-02
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX25405 MAXIM-MAX25405 Datasheet
292Kb / 39P
   IR Gesture Sensor with Lens for Automotive Applications
Rev 0; 5/21
logo
Amphenol Corporation
AAS-930-164B AMPHENOL-AAS-930-164B Datasheet
210Kb / 4P
   Thermopile IR Sensor Applications
logo
Analog Devices
ADALM1000 AD-ADALM1000 Datasheet
898Kb / 2P
   ADALM1000 Active Learning Module
logo
Holtek Semiconductor In...
HT6P237A HOLTEK-HT6P237A Datasheet
1Mb / 10P
   Learning RF Encoder
logo
SparkFun Electronics
KIT-11470 SPARKFUN-KIT-11470 Datasheet
214Kb / 2P
   Qtechknow ArduSensor Learning Kit
8/5/2016
logo
Maxim Integrated Produc...
ZLR64400 MAXIM-ZLR64400 Datasheet
1Mb / 144P
   ROM MCU with Learning Amplification
Rev 0; 5/09
logo
Advanced Micro Devices
MI50 AMD-MI50 Datasheet
137Kb / 2P
   Optimized Deep Learning Operations
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com