công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P-249-5052-002 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ITT Industries

tên linh kiện P-249-5052-002
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cannon Rack & Panel Connectors
Download  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

P-249-5052-002 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ITT Industries

Back Button P-249-5052-002 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 4Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 10Page - ITT Industries P-249-5052-002 Datasheet HTML 11Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 120 page
background image
ARINC 600
BKAD/E/F
Shell Dimensions - Size 1
7
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
Plug
Retainer Plate
*This dimension indicates distance from centerline of retaining screw to the centerline of first contact cavity.
For further information, refer to ARINC 600 specification or consult factory.
Size 1 Receptacle
Panel Cutout
Retainer Plate
Size 1 Plug
Panel Cutout
Receptacle
For further information, refer to ARINC 600 specification or consult factory.
* This dimension indicates distance from centerline of retaining screw to the centerline of first contact cavity.
.205 (5.21)
*
.195 (4.95)
.5.465 (138.81)
5.455 (138.56)
.125 (3.18)
*
.105 (2.67)
3.825 (97.16)
3.815 (96.90)
.135 (3.43)
*
.115 (2.92)
2.059 (52.30)
2.049 (52.04)
1.313 (33.35)
1.303 (33.10)
.135 (3.43)
.125 (3.18)
.575 (14.60)
.565 (14.35)
.705 (17.91)
.695 (17.65)
.830 (21.08)
.820 (20.83)
.205 (5.21)
*
.195 (4.95)
5.465 (138.81)
5.455 (138.56)
.125 (3.18)
*
.105 (2.67)
3.825 (97.16)
3.815 (96.90)
.135 (3.43)
*
.115 (2.92)
2.059 (52.30)
2.049 (52.04)
1.313 (33.35)
1.303 (33.10)
.135 (3.43)
.125 (3.18)
.575 (14.60)
.565 (14.35)
.705 (17.91)
.695 (17.65)
.810 (20.57)
.800 (20.32)
BKAD SERIES
1.198 (30.43) MAX
BKAE SERIES
1.550 (39.37) MAX
.620MIN
(15.75)
.479 (12.17)
.469 (11.91)
.188 (4.78)
.184 (4.67)
6.500 MAX
(165.10)
6.995 MAX
(177.67)
.385 (9.78) MAX
.130 (3.30)
.120 (3.05)
BKAE SERIES
1.402 (35.61)MAX
1.195 (30.35)MAX
BKAD SERIES
1.102 (27.99) MAX
1.110 (28.19)
1.090 (27.69)
.655 (16.64)
.645 (16.38)
.148 +_ .003 (3.76 +_ 0.08)DIA
4 PLCS MTG HOLES
1.150(29.21)MIN
.653 (16.59)
.647 (16.43)
.180 (4.57)
.166 (4.22)
4 PL
6.890
(175.01)
MIN
6.353
(161.37)
6.347
(161.21)
.030 (.76)R
MAX 4 PL
.250
(6.35)
MAX
3.85 (9.78)
3.75 (9.52)
.191 (4.85)
189 (4.80)
3 PL
.608 MAX
(15.44)
.6.515 MIN
(165.48)
.030 R MAX
(.76)
4 PL
.120 R MAX
(3.05)
4 PL
D
.240 (6.10)MAX
.030 R
(.76)
MAX
2 PL
.191 (4.85) 2 PL
.189 (4.80)
6.870
(174.50)
MIN
6.353
(161.37)
6.347
(161.21)
.240
(6.10)
MAX
3.65 (9.27)
3.55 (9.02)
.930 (23.62) MIN
.653
(16.59)
.647
(16.43)
.180 (4.57)
.166 (4.22)
4 PL
D
.120 R (3.05)
MAX 4 PL
.287 R (7.29)
MAX 4 PL
6.355 (161.42)
6.345 (161.16)
6.645 (168.78)
6.629 (168.38)
C
B
A
C
B
A
C
B
A
.188 (4.78)
.184 (4.67)
BKAD/BKAF SERIES
1.317 (33.45) MAX
BKAE SERIES
1.670 (42.42)
7.455 MAX
(189.36)
.130 (3.30)
.120 (3.05)
BKAE SERIES
1.531 (38.89) MAX
BKAD/BKAF SERIES
1.221 (31.01) MAX
1.010 (25.65)
.990 (25.15)
.655 (16.64)
.645 (16.38)
.148 +_ .003 (3.76 +_ 0.08)DIA
4 PLCS MTG HOLES
6.355 (161.42)
6.345 (161.16)
6.627 (168.33)
6.607 (167.82)
C
B
A


Số phần tương tự - P-249-5052-002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
3M Electronics
P-24-0 3M-P-24-0 Datasheet
27Kb / 1P
   Stacking Pin Tip Plug, Each End
P-24-2 3M-P-24-2 Datasheet
27Kb / 1P
   Stacking Pin Tip Plug, Each End
logo
Switchcraft, Inc.
P-2417 SWITCH-P-2417 Datasheet
836Kb / 1P
   MOUNTING HARDWARE
P-2417 SWITCH-P-2417 Datasheet
174Kb / 3P
   MOUNTING HARDWARE
P-2437 SWITCH-P-2437 Datasheet
836Kb / 1P
   MOUNTING HARDWARE
More results

Mô tả tương tự - P-249-5052-002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
DPXB-57-34P-0101 ITT-DPXB-57-34P-0101 Datasheet
2Mb / 120P
   Cannon Rack & Panel Connectors
BKAD3-A653-30001 ITT-BKAD3-A653-30001 Datasheet
2Mb / 120P
   Cannon Rack and Panel Connectors
DPXNA ITT-DPXNA Datasheet
492Kb / 16P
   Rack and Panel Connectors
ZDE9P ITT-ZDE9P Datasheet
233Kb / 5P
   Cannon ZD Connectors
ZDE9P1AKN-146 ITT-ZDE9P1AKN-146 Datasheet
233Kb / 5P
   Cannon ZD Connectors
logo
Vishay Siliconix
MM22 VISHAY-MM22_08 Datasheet
261Kb / 8P
   Rack and Panel Connectors
Revision: 15-Feb-07
A20 VISHAY-A20 Datasheet
106Kb / 3P
   Rack and Panel Connectors
Revision: 08-Feb-07
MM22MM24 VISHAY-MM22MM24 Datasheet
209Kb / 6P
   Rack and Panel Connectors
Revision 22-Aug-00
logo
ITT Industries
B0023382 ITT-B0023382 Datasheet
235Kb / 7P
   Cannon 75 Ohm Connectors
050-622-9188890 ITT-050-622-9188890 Datasheet
84Kb / 7P
   Cannon 50 Ohm Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com