công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFW16A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comset Semiconductor

tên linh kiện BFW16A
Giải thích chi tiết về linh kiện  HF WIDEBAND TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMSET [Comset Semiconductor]
Trang chủ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BFW16A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comset Semiconductor

  BFW16A Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BFW16A Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor BFW16A Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
 
 
NPN BFW16A
09/11/2012
COMSET SEMICONDUCTORS
2 | 3
 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25°C unless otherwise noted
Symbol
Ratings
Test Condition(s)
Min
Typ
Max
Unit
ICB0
Collector Cutoff Current
IE=0, VCB=20 V, TJ=150°C
-
-
20
µA
hFE
DC Current Gain
IC=50 m A, VCE=5.0 V
25
-
-
-
IC=150 mA, VCE=5.0 V
25
-
-
fT
Transition frequency
VCE=15 V, IC=150 mA
f=500 MHz
-
1.2
-
GHz
CC
Collector capacitance at
f=1MHz
IE= Ie = 0, VCB=15 V
-
-
4
pF
Cre
Feedback capacitance at
f=1MHz
IC= 10 mA, VCE=15 V
Tamb= 25°C
-
1.7
-
F
Noise figure at f= 200 MHz
IC= 30 mA, VCE=15 V
ZS= 75 Ω, Tamb= 25°C
-
-
6
dB
GP
Power gain (not neutralized)
IC= 70 mA
VCE=18 V
Tamb= 25°C
200 MHz
-
16
-
dB
800 MHz
-
6.5
-


Số phần tương tự - BFW16A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BFW16A STMICROELECTRONICS-BFW16A Datasheet
88Kb / 4P
   CATV-MATV AMPLIFIERS
logo
Siemens Semiconductor G...
BFW16A SIEMENS-BFW16A Datasheet
58Kb / 3P
   NPN SILICON RF BROADBAND TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
BFW16A CENTRAL-BFW16A Datasheet
56Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BFW16A NJSEMI-BFW16A Datasheet
73Kb / 2P
   CATV-MATV AMPLIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
BFW16A CENTRAL-BFW16A Datasheet
631Kb / 9P
   NPN - RF Transistor Die 0.4 Amp, 30 Volt
R0 22-February 2017
More results

Mô tả tương tự - BFW16A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BF450 NXP-BF450_V01 Datasheet
135Kb / 2P
   HF SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
June 1992
logo
STMicroelectronics
SD1407 STMICROELECTRONICS-SD1407 Datasheet
45Kb / 4P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
SD1411 STMICROELECTRONICS-SD1411 Datasheet
52Kb / 3P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
SD1487 STMICROELECTRONICS-SD1487 Datasheet
63Kb / 5P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
SD1730 STMICROELECTRONICS-SD1730 Datasheet
77Kb / 6P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
logo
Advanced Power Technolo...
MS1008 ADPOW-MS1008 Datasheet
185Kb / 5P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
MS1001 ADPOW-MS1001 Datasheet
118Kb / 3P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
MS1007 ADPOW-MS1007 Datasheet
161Kb / 4P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
logo
Microsemi Corporation
MS1076 MICROSEMI-MS1076 Datasheet
92Kb / 6P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SD1487 NJSEMI-SD1487 Datasheet
77Kb / 2P
   RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com