công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIZ300DT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIZ300DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ300DT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIZ300DT_12 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix SIZ300DT_12 Datasheet HTML 14Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
Document Number: 67715
S12-1361-Rev. D, 11-Jun-12
www.vishay.com
11
Vishay Siliconix
SiZ300DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?67715.
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration (s)
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA =64 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Square Wave Pulse Duration (s)
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse


Số phần tương tự - SIZ300DT_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ300DT-T1-GE3 VISHAY-SIZ300DT-T1-GE3 Datasheet
269Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 15-Aug-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_V01 Datasheet
333Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SIZ300DT_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ920DT VISHAY-SIZ920DT Datasheet
212Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 30-Apr-12
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
222Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ998DT VISHAY-SIZ998DT Datasheet
244Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ918DT VISHAY-SIZ918DT_V01 Datasheet
226Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT Datasheet
269Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 15-Aug-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ902DT TFUNK-SIZ902DT Datasheet
223Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ200DT VISHAY-SIZ200DT Datasheet
308Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ900DT VISHAY-SIZ900DT_V01 Datasheet
209Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT_V01 Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
SIZ910DT VISHAY-SIZ910DT_V01 Datasheet
167Kb / 12P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com