công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA75852G3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA75852G3
Giải thích chi tiết về linh kiện  75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET짰 Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75852G3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75852G3_11 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 14. UNCLAMPED ENERGY TEST CIRCUIT
FIGURE 15. UNCLAMPED ENERGY WAVEFORMS
FIGURE 16. GATE CHARGE TEST CIRCUIT
FIGURE 17. GATE CHARGE WAVEFORMS
FIGURE 18. SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
FIGURE 19. SWITCHING TIME WAVEFORM
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
RL
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
Ig(REF)
VDD
Qg(TH)
VGS = 2V
Qg(10)
VGS = 10V
Qg(TOT)
VGS = 20V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0
HUFA75852G3_F085
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75852G3_F085 Rev. C1


Số phần tương tự - HUFA75852G3_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75852G3 FAIRCHILD-HUFA75852G3 Datasheet
193Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HUFA75852G3_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HUF75852G3 INTERSIL-HUF75852G3 Datasheet
129Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75852G3 FAIRCHILD-HUF75852G3 Datasheet
193Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75852G3 FAIRCHILD-HUFA75852G3 Datasheet
193Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA76645S3ST FAIRCHILD-HUFA76645S3ST Datasheet
309Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
RFG75N05E INTERSIL-RFG75N05E Datasheet
53Kb / 6P
   75A, 50V, 0.008 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD16AN08_F085 FAIRCHILD-FDD16AN08_F085 Datasheet
2Mb / 11P
   N-Channel UltraFET짰 Trench MOSFET
HUF75652G3 FAIRCHILD-HUF75652G3 Datasheet
195Kb / 10P
   75A, 100V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFET
HUFA75545P3 FAIRCHILD-HUFA75545P3 Datasheet
231Kb / 10P
   75A, 80V, 0.010 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF76419D3ST FAIRCHILD-HUF76419D3ST Datasheet
203Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
HUF76429D3 FAIRCHILD-HUF76429D3_05 Datasheet
282Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com