công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBH0170W bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBH0170W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBH0170W bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBH0170W Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBH0170W Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
© 2011 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FSBH0F70WA/0170W/0270W • Rev. 1.0.2
10
Typical Characteristics (Continued)
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
101.5
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature(°C)
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
Figure 14.
fOSC vs. Temperature
Figure 15.
fOSC-G vs. Temperature
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
Figure 16.
VIN-OFF vs. Temperature
Figure 17.
VIN-ON vs. Temperature
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature(°C)
Figure 18.
IDD-ZDC vs. Temperature
Figure 19.
VFB-N vs. Temperature
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature(°C)
Figure 20.
VFB-G vs. Temperature
Figure 21.
VFB-ZDC vs. Temperature


Số phần tương tự - FSBH0170W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBH0170 FAIRCHILD-FSBH0170 Datasheet
708Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSBH0170 FAIRCHILD-FSBH0170 Datasheet
944Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSBH0170/A FAIRCHILD-FSBH0170/A Datasheet
708Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSBH0170A FAIRCHILD-FSBH0170A Datasheet
708Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSBH0170A FAIRCHILD-FSBH0170A Datasheet
801Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch
More results

Mô tả tương tự - FSBH0170W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSDM0265RNB FAIRCHILD-FSDM0265RNB Datasheet
904Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS)
FSDM1265RB FAIRCHILD-FSDM1265RB Datasheet
380Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS)
FSDM0465RE FAIRCHILD-FSDM0465RE_07 Datasheet
405Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL106HR FAIRCHILD-FSL106HR Datasheet
942Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL116LR FAIRCHILD-FSL116LR Datasheet
934Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL136HR FAIRCHILD-FSL136HR Datasheet
1,004Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL136MR FAIRCHILD-FSL136MR Datasheet
903Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSD210B FAIRCHILD-FSD210B Datasheet
853Kb / 18P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS)
FSL137MRIN FAIRCHILD-FSL137MRIN Datasheet
1Mb / 15P
   Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL117MRIN FAIRCHILD-FSL117MRIN Datasheet
1Mb / 15P
   Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL126MRT FAIRCHILD-FSL126MRT Datasheet
873Kb / 13P
   Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com