công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD30N06 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD30N06
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD30N06 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD30N06_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06_09 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A2. January 2009
6.60
±0.20
2.30
±0.10
0.50
±0.10
5.34
±0.30
0.76
±0.10
0.50
±0.10
1.02
±0.20
2.30
±0.20
6.60
±0.20
0.76
±0.10
(5.34)
(1.50)
(2XR0.25)
(5.04)
2.30TYP
[2.30
±0.20]
Mechanical Dimensions
TO-252 (DPAK) (FS PKG Code 36)
1:1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
millimeters
Part Weight per unit (gram): 0.33


Số phần tương tự - FQD30N06_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD30N06L FAIRCHILD-FQD30N06L Datasheet
649Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD30N06L FAIRCHILD-FQD30N06L Datasheet
739Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD30N06LTM FAIRCHILD-FQD30N06LTM Datasheet
739Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD30N06TF FAIRCHILD-FQD30N06TF Datasheet
739Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
FQD30N06TM FAIRCHILD-FQD30N06TM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 22.7 A, 45 m廓
More results

Mô tả tương tự - FQD30N06_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3460 AOSMD-AO3460_10 Datasheet
168Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
AOB462L AOSMD-AOB462L Datasheet
445Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
AOB2606L AOSMD-AOB2606L Datasheet
354Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
AON6444 AOSMD-AON6444 Datasheet
270Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Chip Integration Techno...
2N7002D CITC-2N7002D Datasheet
502Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010A GOOD-ARK-SSF6010A Datasheet
996Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP50N06A SEMIHOW-HFP50N06A_16 Datasheet
374Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010 GOOD-ARK-SSF6010 Datasheet
953Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4440 AOSMD-AO4440_10 Datasheet
172Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com