công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD7N10L bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD7N10L
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD7N10L bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD7N10L_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10L_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor International
Rev. A3, October 2008
6.60
±0.20
0.76
±0.10
MAX0.96
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
5.34
±0.20
0.50
±0.10
0.50
±0.10
2.30
±0.20
(0.50)
(0.50
AK
Mechanical Dimensions
Dimensions in Millimeters
I - PAK


Số phần tương tự - FQD7N10L_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N10LTF FAIRCHILD-FQD7N10LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 100 V, 5.8 A, 350 m
FQD7N10LTM FAIRCHILD-FQD7N10LTM Datasheet
539Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FQD7N10LTM UMW-FQD7N10LTM Datasheet
1Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD7N10L_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB33N10L FAIRCHILD-FQB33N10L Datasheet
660Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF19N10L FAIRCHILD-FQPF19N10L Datasheet
614Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU13N10L FAIRCHILD-FQU13N10L_09 Datasheet
635Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD13N10L KERSEMI-KSMD13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM13N10L KERSEMI-KSM13N10L Datasheet
1Mb / 6P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB19N10L FAIRCHILD-FQB19N10L Datasheet
609Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT7N10L FAIRCHILD-FQT7N10L Datasheet
642Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N10L FAIRCHILD-FQB7N10L Datasheet
556Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU13N10L KERSEMI-KSMU13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD7N10L KERSEMI-KSMD7N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com