công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD5P10 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD5P10
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5P10 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5P10_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
VDS
+
_
Driver
RG
Compliment of DUT
(N-Channel)
VGS
• dv/dt controlled by RG
•ISD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
IFM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
VDS
+
_
Driver
RG
Compliment of DUT
(N-Channel)
VGS
• dv/dt controlled by RG
•ISD controlled by pulse period
VDD
LL
I SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
IFM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B1, October 2008


Số phần tương tự - FQD5P10_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5P10TF FAIRCHILD-FQD5P10TF Datasheet
527Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
FQD5P10TM FAIRCHILD-FQD5P10TM Datasheet
527Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
More results

Mô tả tương tự - FQD5P10_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF12P10 FAIRCHILD-FQPF12P10 Datasheet
631Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQAF17P10 FAIRCHILD-FQAF17P10 Datasheet
667Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQD12P10TMF085 FAIRCHILD-FQD12P10TMF085 Datasheet
883Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
12P10 UTC-12P10 Datasheet
256Kb / 7P
   100V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQD5P10 KEXIN-KQD5P10 Datasheet
63Kb / 2P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM22P10 KERSEMI-KSM22P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10TM_F085 KERSEMI-KSMD8P10TM_F085 Datasheet
995Kb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5P10TM FAIRCHILD-FQB5P10TM Datasheet
680Kb / 9P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P10 KERSEMI-KSMD5P10 Datasheet
1Mb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10 KERSEMI-KSMD8P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA17P10 FAIRCHILD-FQA17P10 Datasheet
676Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com