công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD2P40 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD2P40
Giải thích chi tiết về linh kiện  400V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD2P40 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD2P40_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2P40_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor International
Rev. A3, October 2008
Charge
V
GS
-10V
Qg
Q
gs
Q
gd
-3mA
V
GS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
V
GS
-10V
Qg
Q
gs
Q
gd
-3mA
V
GS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
VDS
VGS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
-10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
VDS
VGS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
-10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
E
AS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
V
DD
V
DS
BVDSS
t
p
V
DD
I
AS
VDS (t)
ID (t)
Time
-10V
DUT
RG
L
I
D
t
p
E
AS =L IAS
2
----
2
1
E
AS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
V
DD
V
DS
BVDSS
t
p
V
DD
I
AS
VDS (t)
ID (t)
Time
-10V
DUT
RG
L
L
I
D
I
D
t
p
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Số phần tương tự - FQD2P40_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2P40TM FAIRCHILD-FQD2P40TM Datasheet
702Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -400 V, -1.56 A, 6.5
More results

Mô tả tương tự - FQD2P40_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU4P40 KERSEMI-KSMU4P40 Datasheet
1Mb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB2P40 FAIRCHILD-FQB2P40 Datasheet
586Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQPF4P40 FAIRCHILD-FQPF4P40 Datasheet
635Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQP2P40 FAIRCHILD-FQP2P40 Datasheet
576Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
647Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40 Datasheet
715Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB4P40 KEXIN-KQB4P40 Datasheet
63Kb / 2P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD4P40 KERSEMI-KSMD4P40 Datasheet
1Mb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP4P40 FAIRCHILD-FQP4P40 Datasheet
637Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40TF FAIRCHILD-FQD4P40TF Datasheet
764Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com