công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX032AK bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX032AK
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX032AK bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button LCX032AK Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX032AK Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
– 10 –
LCX032AK
Electrical Characteristics
1. Horizontal drivers
(Ta = 25°C, VDD = 12.0V, Input voltage = 3.0V)
Item
Input pin capacitance
HCKn
HST
Input pin current
HCK1
HCK2
HST
RGT
STB
Video signal input pin capacitance
CHckn
CHst
IHck1
IHck2
IHst
IRgt
Istb
Csig
HCK1 = GND
HCK2 = GND
HST = GND
RGT = GND
STB = GND
–500
–500
–300
–100
–100
5
5
–250
–250
–100
–25
–25
50
10
10
pF
pF
µA
µA
µA
µA
µA
pF
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
2. Vertical drivers
Item
Input pin capacitance
VCK
VST
VST
EN
DWN
VCK
BLK
CVck
CVst
IVst
IEn
IDwn
IVck
IBlk
–100
5
5
–25
10
10
pF
pF
µA
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
3. Total power consumption of the panel
Item
Total power consumption of
the panel (NTSC)
Power consumption during
power save
PWR
30
0.6
50
mW
mW
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
4. VCOM input resistance, Video signal input resistance
Item
VCOM – Vss input resistance
Video signal – Vss input resistance
Rcom
Rsig
0.5
0.5
1
1
1.2
1.2
M
M
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
VST, EN, DWN, VCK,
BLK = GND


Số phần tương tự - LCX032AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX032AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX033ANB SONY-LCX033ANB Datasheet
189Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033AKB SONY-LCX033AKB Datasheet
260Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032ANB SONY-LCX032ANB Datasheet
540Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033AK SONY-LCX033AK Datasheet
277Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com