công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGB20N60SFD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FGB20N60SFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V, 20A Field Stop IGBT
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB20N60SFD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB20N60SFD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
1
www.fairchildsemi.com
FGB20N60SFD Rev. A
October 2010
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Description
Ratings
Units
VCES
Collector to Emitter Voltage
600
V
VGES
Gate to Emitter Voltage
± 20
V
IC
Collector Current
@ TC = 25oC
40
A
Collector Current
@ TC = 100oC
20
A
ICM (1)
Pulsed Collector Current
@ TC = 25oC
60
A
IF
Diode Forward Current
@ TC = 25oC
20
A
Diode Forward Current
@ TC = 100oC
10
A
IFM(1)
Pulsed Diode Maximum Forward Current
60
A
PD
Maximum Power Dissipation
@ TC = 25oC
208
W
Maximum Power Dissipation
@ TC = 100oC
83
W
TJ
Operating Junction Temperature
-55 to +150
oC
Tstg
Storage Temperature Range
-55 to +150
oC
TL
Maximum Lead Temp. for soldering
Purposes, 1/8” from case for 5 seconds
300
oC
Notes:
1: Repetitive rating: Pulse width limited by max. junction temperature
FGB20N60SFD
600V, 20A Field Stop IGBT
G
C
E
E
G
COLLECTOR
(FLANGE)
TO-263AB/D2-PAK
C
Features
• High Current Capability
• Low Saturation Voltage: VCE(sat) =2.2V @ IC = 20A
• High Input Impedance
• Fast Switching
•RoHS Compliant
Applications
• Welder, UPS, SMPS, PFC
General Description
Using Novel Field Stop IGBT Technology, Fairchild’s new series
of Field Stop IGBTs offer the optimum performance for Welder,
UPS, SMPS and PFC applications where low conduction and
switching losses are essential.


Số phần tương tự - FGB20N60SFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB20N60SF FAIRCHILD-FGB20N60SF Datasheet
387Kb / 8P
   600V, 20A Field Stop IGBT
More results

Mô tả tương tự - FGB20N60SFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB20N60SF FAIRCHILD-FGB20N60SF Datasheet
387Kb / 8P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGP20N60UFD FAIRCHILD-FGP20N60UFD Datasheet
746Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60SFD FAIRCHILD-FGH20N60SFD Datasheet
796Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD Datasheet
821Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD_11 Datasheet
1Mb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
logo
Rohm
RGTH40TS65D ROHM-RGTH40TS65D Datasheet
729Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
FGH75N60SF FAIRCHILD-FGH75N60SF Datasheet
686Kb / 8P
   600V, 75A Field Stop IGBT
FGA60N60UFD FAIRCHILD-FGA60N60UFD Datasheet
782Kb / 9P
   600V, 60A Field Stop IGBT
FGH40N60SF FAIRCHILD-FGH40N60SF Datasheet
683Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH80N60FD FAIRCHILD-FGH80N60FD Datasheet
665Kb / 9P
   600V, 80A Field Stop IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com