công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGB20N60SFD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FGB20N60SFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V, 20A Field Stop IGBT
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB20N60SFD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB20N60SFD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SFD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Qg
Total Gate Charge
VCE = 400V, IC = 20A,
VGE = 15V
-
65
-
nC
Qge
Gate to Emitter Charge
-
7
-
nC
Qgc
Gate to Collector Charge
-
33
-
nC
3
www.fairchildsemi.com
FGB20N60SFD Rev. A
Electrical Characteristics of the IGBT T
C = 25°C unless otherwise noted
Electrical Characteristics of the Diode T
C = 25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max
Units
VFM
Diode Forward Voltage
IF = 10A
TC = 25oC
-
1.9
2.5
V
TC = 125oC
-
1.7
-
trr
Diode Reverse Recovery Time
IF =10A, dIF/dt = 200A/μs
TC = 25oC
-
34
-
ns
TC = 125oC
-
57
-
Qrr
Diode Reverse Recovery Charge
TC = 25oC
-
41
-
nC
TC = 125oC
-
96
-


Số phần tương tự - FGB20N60SFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB20N60SF FAIRCHILD-FGB20N60SF Datasheet
387Kb / 8P
   600V, 20A Field Stop IGBT
More results

Mô tả tương tự - FGB20N60SFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB20N60SF FAIRCHILD-FGB20N60SF Datasheet
387Kb / 8P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGP20N60UFD FAIRCHILD-FGP20N60UFD Datasheet
746Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60SFD FAIRCHILD-FGH20N60SFD Datasheet
796Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD Datasheet
821Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD_11 Datasheet
1Mb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
logo
Rohm
RGTH40TS65D ROHM-RGTH40TS65D Datasheet
729Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
FGH75N60SF FAIRCHILD-FGH75N60SF Datasheet
686Kb / 8P
   600V, 75A Field Stop IGBT
FGA60N60UFD FAIRCHILD-FGA60N60UFD Datasheet
782Kb / 9P
   600V, 60A Field Stop IGBT
FGH40N60SF FAIRCHILD-FGH40N60SF Datasheet
683Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH80N60FD FAIRCHILD-FGH80N60FD Datasheet
665Kb / 9P
   600V, 80A Field Stop IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com