công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDZ192NZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDZ192NZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET 20 V, 5.3 A, 39 m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ192NZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ192NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ192NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ192NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ192NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ192NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ192NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDZ192NZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FDZ192NZ Rev.C1
Dimensional Outline and Pad Layout


Số phần tương tự - FDZ192NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ1905PZ FAIRCHILD-FDZ1905PZ Datasheet
297Kb / 6P
   Common Drain P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET -20V -3A, 123m廓
FDZ191P FAIRCHILD-FDZ191P Datasheet
304Kb / 7P
   P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET
FDZ191P FAIRCHILD-FDZ191P Datasheet
352Kb / 7P
   P-Channel 1.5V PowerTrenchTM WL-CSP MOSFET
FDZ191P_0612 FAIRCHILD-FDZ191P_0612 Datasheet
304Kb / 7P
   P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET
FDZ193P FAIRCHILD-FDZ193P Datasheet
260Kb / 7P
   P-Channel 1.7V PowerTrench WL-CSP MOSFET -20V, -1A, 90mohm
More results

Mô tả tương tự - FDZ192NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ372NZ FAIRCHILD-FDZ372NZ Datasheet
297Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P_10 Datasheet
297Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
FDZ371PZ FAIRCHILD-FDZ371PZ Datasheet
274Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 75 m廓
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P Datasheet
297Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
FDZ197PZ FAIRCHILD-FDZ197PZ Datasheet
294Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.8 A, 64 m廓
FDZ391P FAIRCHILD-FDZ391P Datasheet
256Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDMA410NZ FAIRCHILD-FDMA410NZ Datasheet
315Kb / 7P
   Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9.5 A, 23 m廓
FDMA7628 FAIRCHILD-FDMA7628 Datasheet
248Kb / 7P
   Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9.4 A, 14.5 m廓
logo
ON Semiconductor
FDBL86563-F085 ONSEMI-FDBL86563-F085 Datasheet
510Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 240 A, 1.5 m廓
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660 Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com