công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX027AK bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX027AK
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX027AK bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Sony Corporation

Back Button LCX027AK Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX027AK Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
– 9 –
LCX027AK
4 Definitions:
The right-pointing arrow (
) means +.
The left-pointing arrow (
) means –.
The black dot at an arrow (
) indicates the start of measurement.
<Vertical Shift Register Driving Waveform>
Vst rise time
VST
VCK
EN
Vst fall time
Vst data set-up time
Vst data hold time
Vck rise time
Vck fall time
En rise time
En fall time
Vck rise to En rise time
Vck rise to En fall time
VCK
duty cycle 50%
VCK
duty cycle 50%
VCK
duty cycle 50%
tdVst = 32µs
thVst = –32µs
VCK
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
VCK
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
trVst
tfVst
tdVst
thVst
trVck
tfVck
trEn
tfEn
tdVck
tdVck
BLK
BLK rise time
BLK fall time
BLK pulse width
BLK fall to Clr fall time
trBlk
tfBlk
twBlk
toClr
Item
Symbol
Waveform
Conditions
90%
10%
10%
90%
VST
trVst
tfVst
50%
50%
4
VST
VCK
tdVst
thVst
50%
50%
VCK
10%
10%
90%
90%
trVck
tfVck
90%
90%
10%
10%
tfEn
trEn
EN
50%
4
VCK
tdVck
tdVck
50%
50%
EN
50%
90%
10%
10%
90%
trBlk
tfBlk
50%
50%
BLK
CLR
twBlk
50%
4


Số phần tương tự - LCX027AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX027AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BKB SONY-LCX005BKB Datasheet
238Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033ANB SONY-LCX033ANB Datasheet
189Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AKB SONY-LCX009AKB Datasheet
351Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com