công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDT1600N10ALZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDT1600N10ALZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 5.6 A, 160 m廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDT1600N10ALZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDT1600N10ALZ Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
FDT1600N10ALZ Rev.B0
6
www.fairchildsemi.com
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
G
S
D
G
S
D


Số phần tương tự - FDT1600N10ALZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDT1600N10ALZ VBSEMI-FDT1600N10ALZ Datasheet
977Kb / 6P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDT1600N10ALZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDMS86569-F085 ONSEMI-FDMS86569-F085 Datasheet
575Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET60V, 65 A, 5.6 m廓
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD86102LZ FAIRCHILD-FDD86102LZ_12 Datasheet
372Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 35 A, 22.5 m廓
FDD86110 FAIRCHILD-FDD86110 Datasheet
257Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 50 A, 10.2 m廓
logo
ON Semiconductor
FDP085N10A ONSEMI-FDP085N10A Datasheet
3Mb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 96 A, 8.5 m廓
November-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDS86140 FAIRCHILD-FDS86140 Datasheet
255Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 11.2 A, 9.8 m廓
logo
Diodes Incorporated
FDD86102LZ DIODES-FDD86102LZ Datasheet
372Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 35 A, 22.5 m廓
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86150 FAIRCHILD-FDMS86150 Datasheet
324Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 60 A, 4.85 m廓
FDMS7650 FAIRCHILD-FDMS7650_12 Datasheet
248Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 100 A, 0.99 m廓
FDPF3860TYDTU FAIRCHILD-FDPF3860TYDTU Datasheet
589Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 20 A, 38.2 m廓
FDMS86103L FAIRCHILD-FDMS86103L Datasheet
279Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 49 A, 8 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com