công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM431SCCMFX bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM431SCCMFX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Shunt Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LM431SCCMFX bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  LM431SCCMFX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LM431SCCMFX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
© 2012 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
LM431SA/LM431SB/LM431SC Rev. 1.2.0
1
June 2012
LM431SA/LM431SB/LM431SC
Programmable Shunt Regulator
Features
• Programmable Output Voltage to 36 Volts
• Low Dynamic Output Impedance 0.2
Ω Typical
• Sink Current Capability of 1.0 to 100mA
• Equivalent Full-Range Temperature Coefficient of
50ppm/
°C Typical
• Temperature Compensated for Operation Over Full
Rated Operating Temperature Range
• Low Output Noise Voltage
• Fast Turn-on Response
Internal Block Diagram
1. Ref 2. Anode 3. Cathode
1
SOT-89
SOT-23F
1
2
3
1. Cathode 2. Ref 3. Anode
SOT-23
1
2
3
M32 - 1. Ref 2. Cathode 3. Anode
M3 - 1. Cathode 2. Ref 3. Anode
+
-
Description
The LM431SA/LM431SB/LM431SC are three terminal
output adjustable regulators with thermal stability over
operating temperature range. The output voltage can be
set any value between VREF (approximately 2.5 volts)
and 36 volts with two external resistors. These devices
have a typical dynamic output impedance of 0.2
Ω. Active
output circuit provides a sharp turn-on characteristic,
making these devices excellent replacement for Zener
Diodes in many applications.


Số phần tương tự - LM431SCCMFX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM431SCCMFX ONSEMI-LM431SCCMFX Datasheet
260Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
July, 2018 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - LM431SCCMFX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z5 FAIRCHILD-LM336Z5 Datasheet
157Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM431BIZX FAIRCHILD-LM431BIZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
LM431ACZX FAIRCHILD-LM431ACZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
KA431 FAIRCHILD-KA431 Datasheet
90Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
LM431A FAIRCHILD-LM431A Datasheet
122Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
KA431S ONSEMI-KA431S Datasheet
457Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
March 2015 Rev. 6.7
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z25 FAIRCHILD-LM336Z25 Datasheet
178Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-5.0 FAIRCHILD-LM336-5.0 Datasheet
64Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
TL431 FAIRCHILD-TL431 Datasheet
87Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM431SA FAIRCHILD-LM431SA Datasheet
88Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-2.5 FAIRCHILD-LM336-2.5 Datasheet
60Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com