công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX020BK bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX020BK
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX020BK bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sony Corporation

Back Button LCX020BK Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation LCX020BK Datasheet HTML 15Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
– 11 –
LCX020BK
Electro-optical Characteristics
(Ta = 25°C, NTSC mode)
Item
Contrast ratio
25°C
60°C
X
Y
X
Y
X
Y
25°C
60°C
25°C
60°C
25°C
60°C
R-G
B-G
0°C
25°C
0°C
25°C
60°C
60 min.
CR25
CR60
T
Rx
Ry
Gx
Gy
Bx
By
V90-25
V90-60
V50-25
V50-60
V10-25
V10-60
V50RG
V50BG
ton0
ton25
toff0
toff25
F
YT60
40
40
0.85
0.560
0.300
0.260
0.541
0.120
0.040
0.9
1.0
1.2
1.3
1.9
1.8
70
70
1.0
0.600
0.360
0.300
0.595
0.148
0.148
1.4
1.6
1.8
1.9
2.4
2.3
–0.10
0.05
20
14
45
35
0.670
0.410
0.350
0.650
0.187
0.187
2.0
2.2
2.4
2.5
3.0
3.0
0.25
0.45
100
40
150
70
–40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
%
CIE
standards
V
V
ms
dB
s
Optical transmittance
Chromaticity
R
G
B
V90
V50
V10
ON time
OFF time
V-T
characteristics
Half tone color reproduction
range
Response time
Flicker
Image retention time
Symbol
Measurement method
Min.
Typ.
Max.
Unit


Số phần tương tự - LCX020BK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX021 SONY-LCX021 Datasheet
317Kb / 24P
   4.1cm (1.6-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX021AM SONY-LCX021AM Datasheet
317Kb / 24P
   4.1cm (1.6-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX023CMT SONY-LCX023CMT Datasheet
359Kb / 26P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX023ELT SONY-LCX023ELT Datasheet
55Kb / 2P
   XGA Data Projector LCD Product Line Featuring the Industrys Highest Optical Transmittance in 1.8, 2.3, and 3.3 cm Size Panels
LCX023EMT SONY-LCX023EMT Datasheet
55Kb / 2P
   XGA Data Projector LCD Product Line Featuring the Industrys Highest Optical Transmittance in 1.8, 2.3, and 3.3 cm Size Panels
More results

Mô tả tương tự - LCX020BK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AKB SONY-LCX009AKB Datasheet
351Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX018AK SONY-LCX018AK Datasheet
350Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL/WID Color LCD Panel
LCX038AST SONY-LCX038AST Datasheet
318Kb / 27P
   1.8cm (0.7 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX034ALT SONY-LCX034ALT Datasheet
393Kb / 26P
   1.8cm (0.7 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX038ART SONY-LCX038ART Datasheet
317Kb / 27P
   1.8cm (0.7 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX007BK SONY-LCX007BK Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007BKA SONY-LCX007BKA Datasheet
624Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com