công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX016AM bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX016AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX016AM bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sony Corporation

Back Button LCX016AM Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX016AM Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
– 6 –
LCX016AM
2. Clock timing conditions (Ta = 25°C)
(MAC17 mode: fHCKn = 4.8MHz, fVCK = 24.9kHz)
4 Hckn means Hck1 and Hck2.
5 Blk is the timing during SVGA mode (fHckn = 4.0MHz, fVck = 24.0kHz).
Hst rise time
Hst fall time
Hst data set-up time
Hst data hold time
Hckn rise time∗4
Hckn fall time∗4
Hck1 fall to Hck2 rise time
Hck1 rise to Hck2 fall time
Vst rise time
Vst fall time
Vst data set-up time
Vst data hold time
Vck rise time
Vck fall time
Enb rise time
Enb fall time
Vck rise/fall to Enb rise time
Enb pulse width
Pcg rise time
Pcg fall time
Pcg fall to Vck rise/fall time
Pcg pulse width
Blk rise time
Blk fall time
Blk fall to Vst rise time
Blk pulse width
trHst
tfHst
tdHst
thHst
trHckn
tfHckn
to1Hck
to2Hck
trVst
tfVst
tdVst
thVst
trVck
tfVck
trEnb
tfEnb
tdEnb
twEnb
trPcg
tfPcg
toVck
twPcg
trBlk
tfBlk
toVst
twBlk
–15
–15
50
50
0
0
10
10
500
2500
1000
1200
33
21
30
30
30
30
15
15
100
100
100
100
100
100
30
30
100
100
ns
µs
ns
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
HST
HCK
VST
VCK
ENB
PCG
BLK∗5
µs


Số phần tương tự - LCX016AM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX016AL SONY-LCX016AL Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX016AM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX016AL SONY-LCX016AL Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX023CMT SONY-LCX023CMT Datasheet
359Kb / 26P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX012BL SONY-LCX012BL Datasheet
381Kb / 21P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028AMT SONY-LCX028AMT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALF SONY-LCX026ALF Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALG SONY-LCX026ALG Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028BMT SONY-LCX028BMT Datasheet
328Kb / 26P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CN SONY-LCX007CN Datasheet
611Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028ALT SONY-LCX028ALT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com