công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX012BL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX012BL
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX012BL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Sony Corporation

Back Button LCX012BL Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
– 9 –
LCX012BL
Electrical Characteristics (Ta = 25°C, HVDD = 15.5V, VVDD = 15.5V)
1. Horizontal drivers
Item
Input pin capacitance
HCKn
HST
Input pin current
HCK1
HCK2
HST
RGT
Video signal input pin capacitance
Current consumption
CHckn
CHst
Csig
IH
HCK1 = GND
HCK2 = GND
HST = GND
RGT = GND
HCKn: HCK1, HCK2 (2.5MHz)
–500
–1000
–500
–150
10
10
–250
–300
–150
–25
100
4.0
15
15
150
6.0
pF
pF
µA
µA
µA
µA
pF
mA
Symbol
Min.
Typ.
Max. Unit
Condition
2. Vertical drivers
Item
Input pin capacitance
VCK
VST
Input pin current
VCK
PCG, VST, ENB, CLR, DWN
Current consumption
CVck
CVst
IV
–1000
–150
10
10
–150
–25
2.0
15
15
3.0
pF
pF
µA
µA
mA
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
3. Total power consumption of the panel
Item
Total power consumption of the
panel (VGA)
PWR
100
150
mW
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
4. Pin input resistance
Item
Pin – VSS input resistance
Rpin
0.4
1
M
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
VCK = GND
PCG, VST, ENB, CLR,
DWN = GND
VCK: (15.7kHz)
5. Uniformity improvement signal
Item
Input pin capacitance for
uniformity improvement signal
CPSIGon
6.5
nF
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
7.0


Số phần tương tự - LCX012BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX011AM SONY-LCX011AM Datasheet
427Kb / 23P
   3.6cm (1.43-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX016 SONY-LCX016 Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016 SONY-LCX016 Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AL SONY-LCX016AL Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AM SONY-LCX016AM Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX012BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX016AM SONY-LCX016AM Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AL SONY-LCX016AL Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX023CMT SONY-LCX023CMT Datasheet
359Kb / 26P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028AMT SONY-LCX028AMT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALF SONY-LCX026ALF Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALG SONY-LCX026ALG Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028BMT SONY-LCX028BMT Datasheet
328Kb / 26P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CN SONY-LCX007CN Datasheet
611Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028ALT SONY-LCX028ALT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com