công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX012BL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX012BL
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX012BL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sony Corporation

Back Button LCX012BL Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX012BL Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
– 7 –
LCX012BL
5 Definitions: The right-pointing arrow (
) means +.
The left-pointing arrow (
) means –.
The black dot at an arrow (
) indicates the start of measurement.
<Horizontal Shift Register Driving Waveform>
Hst rise time
HST
HCK
CLR
Hst fall time
Hst data set-up time
Hst data hold time
Hckn rise time∗4
Hckn fall time∗4
Hck1 fall to Hck2 rise time
Hck1 rise to Hck2 fall time
Clr rise time
Clr fall time
Clr pulse width
Vck rise/fall
→ Clr fall time
O Hckn∗4
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
O Hckn∗4
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
O Hckn∗4
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
O Hckn∗4
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
trHst
tfHst
tdHst
thHst
trHckn
tfHckn
to1Hck
to2Hck
trClr
tfClr
twClr
tdClr
Item
Symbol
Waveform
Conditions
90%
10%
10%
90%
Hst
trHst
tfHst
50%
50%
5
Hst
Hck1
tdHst
thHst
50%
50%
4
Hckn
10%
10%
90%
90%
trHckn
tfHckn
50%
50%
5
Hck1
to2Hck
to1Hck
50%
50%
Hck2
Clr
90%
90%
10%
10%
trClr
tfClr
Clr
50%
50%
50%
twClr
Vck
5
tdClr


Số phần tương tự - LCX012BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX011AM SONY-LCX011AM Datasheet
427Kb / 23P
   3.6cm (1.43-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX016 SONY-LCX016 Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016 SONY-LCX016 Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AL SONY-LCX016AL Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AM SONY-LCX016AM Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX012BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX016AM SONY-LCX016AM Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AL SONY-LCX016AL Datasheet
486Kb / 24P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX023CMT SONY-LCX023CMT Datasheet
359Kb / 26P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028AMT SONY-LCX028AMT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALF SONY-LCX026ALF Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALG SONY-LCX026ALG Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028BMT SONY-LCX028BMT Datasheet
328Kb / 26P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CN SONY-LCX007CN Datasheet
611Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028ALT SONY-LCX028ALT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com