công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX009AKB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX009AKB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX009AKB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sony Corporation

Back Button LCX009AKB Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 15Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
– 11 –
LCX009AKB
<Electro-optical Characteristics Measurement>
Basic measurement conditions
(1) Driving voltage
HVDD = 13.5V, VVDD = 13.5V
VVC = 6.0V, Vcom = 5.6V
(2) Measurement temperature
25°C unless otherwise specified.
(3) Measurement point
One point in the center of screen unless otherwise specified.
(4) Measurement systems
Two types of measurement system are used as shown below.
(5) RGB input signal voltage (Vsig)
Vsig = 6 ± VAC [V]
(VAC: signal amplitude)
∗ Measurement system I
∗ Measurement system II
LCD panel
Luminance
Meter
Measurement
Equipment
Light Detector
Measurement
Equipment
Back light: color temperature 6500K, +0.004uV (25°C)
Back light spectrum (reference) is listed on another page.
Optical fiber
LCD panel
Light receptor lens
Drive Circuit
Light
Source
3.5mm
1. Contrast Ratio
Contrast Ratio (CR) is given by the following formula (1).
CR=
L (White)
... (1)
L (Black)
L (White): Surface luminance of the TFT-LCD panel at the RGB signal amplitude VAC = 0.5V.
L (Black): Surface luminance of the panel at VAC = 4.5V
Both luminosities are measured by System I.


Số phần tương tự - LCX009AKB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX009AKB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX018AK SONY-LCX018AK Datasheet
350Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL/WID Color LCD Panel
LCX020BK SONY-LCX020BK Datasheet
306Kb / 24P
   1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BKB SONY-LCX005BKB Datasheet
238Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
ACX302AK SONY-ACX302AK Datasheet
365Kb / 24P
   8.80cm (3.5 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com