công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX007 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX007
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX007 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button LCX007 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
– 10 –
LCX007BKA
Electro-optical Characteristics
(Ta = 25°C, NTSC mode)
Item
Contrast ratio
25°C
60°C
X
Y
X
Y
X
Y
25°C
60°C
25°C
60°C
25°C
60°C
R vs. G
B vs. G
0°C
25°C
0°C
25°C
60°C
25°C
CR25
CR60
T
Rx
Ry
Gx
Gy
Bx
By
V90-25
V90-60
V50-25
V50-60
V10-25
V10-60
V50RG
V50BG
ton0
ton25
toff0
toff25
F
YT60
60
100
3.3
0.560
0.300
0.275
0.541
0.120
0.040
1.4
1.2
1.8
1.6
2.4
2.2
190
190
4.0
0.622
0.347
0.302
0.601
0.144
0.087
1.7
1.5
2.1
1.9
2.7
2.5
–0.10
0.15
50
15
52
16
–50
0.670
0.390
0.347
0.650
0.187
0.122
2.0
1.8
2.4
2.2
3.0
2.8
–0.25
0.50
100
40
150
60
–30
5
1
2
3
4
5
6
7
8
%
CIE
standards
V
V
ms
dB
s
Optical transmittance
Chromaticity
R
G
B
V90
V50
V10
ON time
OFF time
V-T
characteristics
Half tone color reproduction
range
Response time
Flicker
Image retention time
Symbol
Measurement
method
Min.
Typ.
Max.
Unit


Số phần tương tự - LCX007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX007 SONY-LCX007 Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007 SONY-LCX007 Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BK SONY-LCX007BK Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX007BK SONY-LCX007BK Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007CN SONY-LCX007CN Datasheet
611Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX037BLT SONY-LCX037BLT Datasheet
390Kb / 25P
   3.4cm (1.35 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX019AM SONY-LCX019AM Datasheet
304Kb / 22P
   3.4cm (1.32-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX020BK SONY-LCX020BK Datasheet
306Kb / 24P
   1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AKB SONY-LCX009AKB Datasheet
351Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com