công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX007 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX007
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX007 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sony Corporation

Back Button LCX007 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
– 8 –
LCX007BKA
<Vertical Shift Register Driving Waveform>
Vst rise time
VST
VCK
ENB
PCG
Vst fall time
Vst data set-up time
Vst data hold time
Vck rise time
Vck fall time
Enb rise time
Enb fall time
Vck rise/fall to Enb rise
time
Enb pulse width
trVst
tfVst
tdVst
thVst
trVck
tfVck
trEnb
tfEnb
tdEnb
twEnb
Pcg rise time
trPcg
Pcg fall time
tfPcg
Pcg fall to Vck rise/fall
time
toVck
Pcg pulse width
twPcg
Item
Symbol
Waveform
Conditions
4 Definitions:
The right-pointing arrow (
) means +.
The left-pointing arrow (
) means –.
The black dot at an arrow (
) indicates the start of measurement.
90%
10%
10%
90%
Vst
trVst
tfVst
50%
50%
4
Vst
Vck
tdVst
thVst
50%
50%
Vck
10%
10%
90%
90%
trVckn
tfVckn
90%
90%
10%
10%
tfEn
trEn
Enb
Enb
50%
50%
50%
twEnb
tdEnb
Vck
4
Pcg
50%
50%
50%
twPcg
toVck
Vck
4


Số phần tương tự - LCX007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX007 SONY-LCX007 Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007 SONY-LCX007 Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BK SONY-LCX007BK Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX007BK SONY-LCX007BK Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007CN SONY-LCX007CN Datasheet
611Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX037BLT SONY-LCX037BLT Datasheet
390Kb / 25P
   3.4cm (1.35 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX019AM SONY-LCX019AM Datasheet
304Kb / 22P
   3.4cm (1.32-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX020BK SONY-LCX020BK Datasheet
306Kb / 24P
   1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AKB SONY-LCX009AKB Datasheet
351Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com