công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX007 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX007
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX007 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sony Corporation

Back Button LCX007 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX007 Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
– 7 –
LCX007BK
<Horizontal Shift Register Driving Waveform>
Hst rise time
HST
HCK
CLR
Hst fall time
Hst data set-up time
Hst data hold time
Hckn∗3 rise time
Hckn∗3 fall time
Hck1 fall to Hck2 rise
time
Hck1 rise to Hck2 fall
time
Clr rise time
Clr fall time
Clr pulse width
Vck rise/fall to Clr fall
time
trHst
tfHst
tdHst
thHst
trHckn
tfHckn
to1Hck
to2Hck
trClr
tfClr
twClr
tdClr
Item
Symbol
Waveform
Conditions
90%
10%
10%
90%
Hst
trHst
tfHst
50%
50%
4
Hst
Hck1
tdHst
thHst
50%
50%
3
Hckn
10%
10%
90%
90%
trHckn
tfHckn
50%
50%
4
Hck1
to2Hck
to1Hck
50%
50%
Hck2
Clr
90%
90%
10%
10%
trClr
tfClr
Clr
50%
50%
50%
twClr
tdClr
Vck
4
O Hckn∗3
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
O Hckn∗3
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
O Hckn∗3
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns
O Hckn∗3
duty cycle 50%
to1Hck = 0ns
to2Hck = 0ns


Số phần tương tự - LCX007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX007 SONY-LCX007 Datasheet
624Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007 SONY-LCX007 Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BKA SONY-LCX007BKA Datasheet
624Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX007BKA SONY-LCX007BKA Datasheet
624Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007CN SONY-LCX007CN Datasheet
611Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX037BLT SONY-LCX037BLT Datasheet
390Kb / 25P
   3.4cm (1.35 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX019AM SONY-LCX019AM Datasheet
304Kb / 22P
   3.4cm (1.32-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX020BK SONY-LCX020BK Datasheet
306Kb / 24P
   1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AKB SONY-LCX009AKB Datasheet
351Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com