công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD86110 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD86110
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 50 A, 10.2 m廓
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD86110 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD86110 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD86110 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD86110 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD86110 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD86110 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD86110 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
5
www.fairchildsemi.com
FDD86110 Rev.C
Figure 13.
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
0.01
0.1
1
SINGLE PULSE
RθJC = 0.98
o
C/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
Junction-to-Case Transient Thermal Response Curve
Typical Characteristics T
J = 25 °C unless otherwise noted


Số phần tương tự - FDD86110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD86110 ISC-FDD86110 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD86110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86540 FAIRCHILD-FDMS86540 Datasheet
274Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 50 A, 3.4 m廓
FDD86540 FAIRCHILD-FDD86540 Datasheet
247Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 50 A, 4.1 m廓
FDMS86310 FAIRCHILD-FDMS86310 Datasheet
302Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 80 V, 50 A, 4.8 m廓
FDT1600N10ALZ FAIRCHILD-FDT1600N10ALZ Datasheet
291Kb / 9P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 5.6 A, 160 m廓
FDD86102LZ FAIRCHILD-FDD86102LZ_12 Datasheet
372Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 35 A, 22.5 m廓
logo
ON Semiconductor
FDP085N10A ONSEMI-FDP085N10A Datasheet
3Mb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 96 A, 8.5 m廓
November-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDS86140 FAIRCHILD-FDS86140 Datasheet
255Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 11.2 A, 9.8 m廓
logo
Diodes Incorporated
FDD86102LZ DIODES-FDD86102LZ Datasheet
372Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 35 A, 22.5 m廓
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86150 FAIRCHILD-FDMS86150 Datasheet
324Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 60 A, 4.85 m廓
FDMS7650 FAIRCHILD-FDMS7650_12 Datasheet
248Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 100 A, 0.99 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com