công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6685 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6685
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V P-Channel PowerTrench횘 MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6685 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6685_11 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6685_11 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6685_11 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6685_11 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6685_11 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6685_11 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
FDD6685 Rev D1
Electrical Characteristics
T
A
= 25°C unless otherwise noted
Notes:
1. RθJA is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistance where the case thermal reference is defined as the solder mounting surface of
the drain pins. RθJC is guaranteed by design while RθCA is determined by the user's board design.
a) RθJA = 40°C/W when mounted on a
1in
2 pad of 2 oz copper
b) RθJA = 96°C/W when mounted
on a minimum pad.
Scale 1 : 1 on letter size paper
2. Pulse Test: Pulse Width < 300
µs, Duty Cycle < 2.0%
3. Maximum current is calculated as:
where PD is maximum power dissipation at TC = 25°C and RDS(on) is at TJ(max) and VGS = 10V.
4. Starting TJ = 25°C, L = 0.69mH, IAS = –11A
)
ON
(
DS
D
R
P


Số phần tương tự - FDD6685_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6685 FAIRCHILD-FDD6685 Datasheet
116Kb / 6P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD6685 VBSEMI-FDD6685 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
BYCHIP ELECTRONICS CO.,...
FDD6685 BYCHIP-FDD6685 Datasheet
905Kb / 4P
   P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD6685_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6630A FAIRCHILD-FDD6630A_11 Datasheet
115Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench횘 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDS8958A-F085 ONSEMI-FDS8958A-F085 Datasheet
543Kb / 8P
   Dual N & P-Channel PowerTrench횘 MOSFET
September-2017, Rev. 1
FDS4480 ONSEMI-FDS4480 Datasheet
236Kb / 7P
   40V N-Channel PowerTrench횘 MOSFET
September-2017, Rev 4
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4447A AOSMD-AO4447A Datasheet
194Kb / 5P
   30V P-Channel MOSFET
AO4801A AOSMD-AO4801A_11 Datasheet
279Kb / 5P
   30V P-Channel MOSFET
AON2705 AOSMD-AON2705 Datasheet
398Kb / 6P
   30V P-Channel MOSFET
AOD403 AOSMD-AOD403_11 Datasheet
414Kb / 6P
   30V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com