công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5670 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5670
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5670 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5670_11 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5670_11 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5670_11 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5670_11 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5670_11 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
November 2011
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD5670 Rev B
2
FDD5670
60V N-Channel PowerTrench®
®
®
® MOSFET
General Description
This
N-Channel
MOSFET
has
been
designed
specifically to improve the overall efficiency of DC/DC
converters using either synchronous or conventional
switching PWM controllers. It has been optimized for
low gate charge, low RDS( ON) and fast switching speed.
extremely low RDS(ON) in a small package.
Applications
• DC/DC converter
• Motor drives
Features
• 52 A, 60 V
RDS(ON) = 15 m
Ω @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 18 m
Ω @ VGS = 6 V
• Low gate charge
• Fast switching
• High performance trench technology for extremely
low RDS(ON)
G
S
D
TO-252
S
G
D
Absolute Maximum Ratings
TA=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDSS
Drain-Source Voltage
60
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Drain Current
– Continuous
(Note 3)
52
A
– Pulsed
(Note 1a)
150
Power Dissipation for Single Operation
(Note 1)
83
(Note 1a)
3.8
PD
(Note 1b)
1.6
W
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
-55 to +175
°C
Thermal Characteristics
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
(Note 1)
1.8
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1a)
40
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1b)
96
°C/W
Package Marking and Ordering Information
Device Marking
Device
Reel Size
Tape width
Quantity
FDD5670
FDD5670
13’’
16mm
2500 units


Số phần tương tự - FDD5670_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5670 FAIRCHILD-FDD5670 Datasheet
106Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrenchTM MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD5670 VBSEMI-FDD5670 Datasheet
991Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5670 ISC-FDD5670 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD5670_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690_02 Datasheet
167Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDC5612 FAIRCHILD-FDC5612_04 Datasheet
79Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB20AN06A0 FAIRCHILD-FDB20AN06A0 Datasheet
609Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 45A, 20m?
FDMS030N06B FAIRCHILD-FDMS030N06B Datasheet
243Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 100A, 3m?
FDI040N06 FAIRCHILD-FDI040N06 Datasheet
521Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 168A, 4.0mW
FDB029N06 FAIRCHILD-FDB029N06 Datasheet
511Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 193A, 3.1mW
FDB039N06 FAIRCHILD-FDB039N06 Datasheet
544Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 174A, 3.9mW
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810 Datasheet
266Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 35A, 27mOhm
FDP030N06B FAIRCHILD-FDP030N06B Datasheet
748Kb / 9P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 195A, 3.1m
FDB14AN06L_F085 FAIRCHILD-FDB14AN06L_F085 Datasheet
306Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 60A, 14.6mW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com