công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK672-533-E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK672-533-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK672-533-E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  STK672-533-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK672-533-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 22 page
background image
STK672-533-E
No. A2112-4/22
Block Diagram
Sample Application Circuit
*R02 is normally open.
Chopper
circuit
Phase
excitation
signal
generator
Excitation
mode
selection
Phase
advance
counter
VSS
CI
BI
AI
FBB
FBO
FAB
FAO
BB
B
AB
A
GND
F1
F2
F3
F4
R1
R2
VDD
VDD(5V)
MODE
CLOCK
CWB
ENABLE
Vref
RESETB
7
12
11
10
9
8
6
1
4
5
2
3
STK672-533-E
CLOCK
MODE
CWB
+
6
9
8
10
12
11
7
1
4
5
2
3
RESETB
A
AB
B
BB
Vref
R01
R03
R02
GND
P.GND
VCC
24V
C01
at least 100
μF
2 phase stepping motor
R04
+
C02
10
μF
D1
VDD(5V)
ENABLE


Số phần tương tự - STK672-533-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK672-533-E ONSEMI-STK672-533-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
More results

Mô tả tương tự - STK672-533-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-442B-E SANYO-STK672-442B-E Datasheet
253Kb / 26P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-540 SANYO-STK672-540 Datasheet
157Kb / 22P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-610 SANYO-STK672-610 Datasheet
158Kb / 19P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-640C-E SANYO-STK672-640C-E Datasheet
248Kb / 27P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-440B-E SANYO-STK672-440B-E Datasheet
252Kb / 26P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-730A-E SANYO-STK672-730A-E Datasheet
141Kb / 19P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-432A-E SANYO-STK672-432A-E Datasheet
135Kb / 21P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-630A-E SANYO-STK672-630A-E Datasheet
149Kb / 21P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-732A-E SANYO-STK672-732A-E Datasheet
129Kb / 19P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-630C-E SANYO-STK672-630C-E Datasheet
246Kb / 26P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
STK672-432B-E SANYO-STK672-432B-E Datasheet
252Kb / 26P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com