công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9915BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9915BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 GSPS Direct Digital Synthesizer with 12-Bit DAC
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9915BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD9915BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD9915BCPZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 48 page
background image
Data Sheet
AD9915
Rev. A | Page 11 of 48
Pin No.
Mnemonic
I/O1
Description
67
EXT_PWR_DWN
I
External Power-Down. Digital input (active high). A high level on this pin initiates the
currently programmed power-down mode.
82
SYNC_CLK
O
Clock Output. Digital output. Many of the digital inputs on the chip, such as I/O_UPDATE,
PS[2:0], and the parallel data port (D0 to D31), must be set up on the rising edge of
this signal.
85
MASTER_RESET
I
Master Reset. Digital input (active high). Clears all memory elements and sets registers to
default values.
86
I/O_UPDATE
I
Input/Output Update. Digital input (active high). A high on this pin transfers the contents of
the I/O buffers to the corresponding internal registers.
EPAD
Exposed Pad. The EPAD must be soldered to ground.
1 I = input, O = output.


Số phần tương tự - AD9915BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9910 AD-AD9910 Datasheet
488Kb / 13P
   1 GSPS 14-Bit, 3.3V CMOS Direct Digital Synthesizer
Rev. PrD
AD9910 AD-AD9910 Datasheet
1Mb / 60P
   1 GSPS, 14-Bit, 3.3 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. 0
AD9910 AD-AD9910 Datasheet
390Kb / 3P
   Synchronizing Multiple AD9910 1 GSPS Direct Digital Synthesizers
REV. A
AD9910 AD-AD9910 Datasheet
1Mb / 64P
   CMOS Direct Digital Synthesizer
AD9910/PCBZ AD-AD9910/PCBZ Datasheet
1Mb / 60P
   1 GSPS, 14-Bit, 3.3 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD9915BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9914 AD-AD9914 Datasheet
852Kb / 48P
   3.5 GSPS Direct Digital Synthesizer with 12-Bit DAC
REV. C
AD9914 AD-AD9914 Datasheet
898Kb / 48P
   3.5 GSPS Direct Digital Synthesizer with 12-Bit DAC
REV. C
AD9914 AD-AD9914_16 Datasheet
1Mb / 45P
   3.5 GSPS Direct Digital Synthesizer 12-Bit DAC
AD9912BCPZ AD-AD9912BCPZ Datasheet
649Kb / 40P
   1 GSPS Direct Digital Synthesizer with 14-Bit DAC
Rev. F
AD9912ABCPZ AD-AD9912ABCPZ Datasheet
649Kb / 40P
   1 GSPS Direct Digital Synthesizer with 14-Bit DAC
Rev. F
AD9912 AD-AD9912 Datasheet
113Kb / 3P
   1 GSPS Direct Digital Synthesizer w/ 14-bit DAC
Rev. F
AD9914S AD-AD9914S Datasheet
1Mb / 17P
   3.5 GPSP Direct Digital Synthesizer with 12-Bit DAC
Rev. 0
AD9174 AD-AD9174_V01 Datasheet
3Mb / 164P
   Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC and Direct Digital Synthesizer
AD9174 AD-AD9174 Datasheet
2Mb / 163P
   Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC and Direct Digital Synthesizer
AD9858BSVZ AD-AD9858BSVZ Datasheet
838Kb / 32P
   1 GSPS Direct Digital Synthesizer
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com