công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7988-5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7988-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP (QFN)
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7988-5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD7988-5 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7988-5 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
Data Sheet
AD7988-1/AD7988-5
Rev. C | Page 5 of 24
TIMING SPECIFICATIONS
VDD = 2.37 V to 2.63 V, VIO = 3.3 V to 5.5 V, −40°C to +125°C unless otherwise stated. See Figure 2 and Figure 3 for load conditions.
Table 4.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
AD7988-1
Throughput Rate
100
kHz
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
t
CONV
9.5
μs
Acquisition Time
t
ACQ
500
ns
Time Between Conversions
t
CYC
10
μs
AD7988-5
Throughput Rate
500
kHz
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
t
CONV
1.6
μs
Acquisition Time
t
ACQ
400
ns
Time Between Conversions
t
CYC
2
μs
CNV Pulse Width (CS Mode)
t
CNVH
500
ns
SCK Period (CS Mode)
t
SCK
VIO Above 4.5 V
10.5
ns
VIO Above 3 V
12
ns
VIO Above 2.7 V
13
ns
VIO Above 2.3 V
15
ns
SCK Period (Chain Mode)
t
SCK
VIO Above 4.5 V
11.5
ns
VIO Above 3 V
13
ns
VIO Above 2.7 V
14
ns
VIO Above 2.3 V
16
ns
SCK Low Time
t
SCKL
4.5
ns
SCK High Time
t
SCKH
4.5
ns
SCK Falling Edge to Data Remains Valid
t
HSDO
3
ns
SCK Falling Edge to Data Valid Delay
t
DSDO
VIO Above 4.5 V
9.5
ns
VIO Above 3 V
11
ns
VIO Above 2.7 V
12
ns
VIO Above 2.3 V
14
ns
CNV or SDI Low to SDO D15 MSB Valid (CS Mode)
t
EN
VIO Above 3 V
10
ns
VIO Above 2.3V
15
ns
CNV or SDI High or Last SCK Falling Edge to SDO High Impedance (CS Mode)
t
DIS
20
ns
SDI Valid Setup Time from CNV Rising Edge
t
SSDICNV
5
ns
SDI Valid Hold Time from CNV Rising Edge (CS Mode)
t
HSDICNV
2
ns
SDI Valid Hold Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
t
HSDICNV
0
ns
SCK Valid Setup Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
t
SSCKCNV
5
ns
SCK Valid Hold Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
t
HSCKCNV
5
ns
SDI Valid Setup Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
t
SSDISCK
2
ns
SDI Valid Hold Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
t
HSDISCK
3
ns


Số phần tương tự - AD7988-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7988-5 AD-AD7988-5 Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
AD7988-5BCPZ-RL AD-AD7988-5BCPZ-RL Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
AD7988-5BCPZ-RL AD-AD7988-5BCPZ-RL Datasheet
577Kb / 24P
   16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7988-5BCPZ-RL7 AD-AD7988-5BCPZ-RL7 Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
AD7988-5BCPZ-RL7 AD-AD7988-5BCPZ-RL7 Datasheet
577Kb / 24P
   16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7988-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7988-1 AD-AD7988-1_17 Datasheet
577Kb / 24P
   16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7989-1 AD-AD7989-1_17 Datasheet
595Kb / 24P
   PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
logo
List of Unclassifed Man...
AD7989-1BRMZ ETC2-AD7989-1BRMZ Datasheet
521Kb / 24P
   18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
logo
Analog Devices
AD7980 AD-AD7980_17 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
AD7980 AD-AD7980_15 Datasheet
862Kb / 29P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
REV. D
AD7989-1 AD-AD7989-1 Datasheet
566Kb / 24P
   18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7683 AD-AD7683 Datasheet
467Kb / 16P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7980-EP AD-AD7980-EP Datasheet
292Kb / 12P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
REV. 0
AD7983 AD-AD7983_17 Datasheet
584Kb / 25P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
AD7983 AD-AD7983 Datasheet
612Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com