công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVX86SJ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LVX86SJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LVX86SJ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LVX86SJ_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©1993 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74LVX86 Rev. 1.4.0
4
AC Electrical Characteristics
Note:
3. Parameter guaranteed by design tOSLH = |tPLHm–tPLHn|, tOSHL = |tPHLm–tPHLn|
Capacitance
Note:
4. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current
consumption without load.
Average operating current can be obtained by the eqation: ICC(opr.) =
Symbol
Parameter
VCC (V)
CL (pF)
TA = +25°C
TA = –40°C to
+85°C
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH, tPHL
Propagation Delay Time
2.7
15
7.5
14.5
1.0
17.5
ns
50
10.0
18.0
1.0
21.0
3.3 ± 0.3
15
5.8
9.3
1.0
11.0
50
8.3
12.8
1.0
14.5
tOSLH, tOSHL Output to Output Skew
(3)
2.7
50
1.5
1.5
ns
3.3
1.5
1.5
Symbol
Parameter
TA = +25°C
TA = –40°C to
+85°C
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
CIN
Input Capacitance
4
10
10
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance(4)
18
pF
C
PD
V
CC
f
IN
I
CC
×
×
×
4 per Gate
,
()
---------------------------------------------------------


Số phần tương tự - 74LVX86SJ_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX86SJX FAIRCHILD-74LVX86SJX Datasheet
62Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
74LVX86SJX FAIRCHILD-74LVX86SJX Datasheet
85Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
More results

Mô tả tương tự - 74LVX86SJ_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ86 FAIRCHILD-74LVQ86 Datasheet
64Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
74LVQ86 FAIRCHILD-74LVQ86_01 Datasheet
52Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
ON Semiconductor
74LVX86 ONSEMI-74LVX86 Datasheet
222Kb / 8P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
February 2008 Rev. 1.4.0
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX86 FAIRCHILD-74LVX86 Datasheet
62Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
74LVX86M FAIRCHILD-74LVX86M Datasheet
85Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
ON Semiconductor
74LCX86 ONSEMI-74LCX86 Datasheet
331Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
March 2008 Rev. 1.5.0
logo
NXP Semiconductors
74LV86 NXP-74LV86 Datasheet
96Kb / 15P
   Quad 2-input exclusive-OR gate
Rev. 03-27 November 2007
logo
Fairchild Semiconductor
74AC86PC FAIRCHILD-74AC86PC Datasheet
98Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS386 MOTOROLA-SN54LS386 Datasheet
120Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC86 PHILIPS-74HC86 Datasheet
34Kb / 6P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
December 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com