công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76645S3ST bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76645S3ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76645S3ST bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76645S3ST Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645S3ST Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
SPICE Thermal Model
REV 7 June 1999
HUFA76645T
CTHERM1 th 6 6.4e-3
CTHERM2 6 5 3.0e-2
CTHERM3 5 4 1.4e-2
CTHERM4 4 3 1.6e-2
CTHERM5 3 2 5.5e-2
CTHERM6 2 tl 1.5
RTHERM1 th 6 3.4e-3
RTHERM2 6 5 8.6e-3
RTHERM3 5 4 2.3e-2
RTHERM4 4 3 1.3e-1
RTHERM5 3 2 1.8e-1
RTHERM6 2 tl 3.9e-2
SABER Thermal Model
SABER thermal model HUFA76645T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 = 6.4e-3
ctherm.ctherm2 6 5 = 3.0e-2
ctherm.ctherm3 5 4 = 1.4e-2
ctherm.ctherm4 4 3 = 1.6e-2
ctherm.ctherm5 3 2 = 5.5e-2
ctherm.ctherm6 2 tl = 1.5
rtherm.rtherm1 th 6 = 3.4e-3
rtherm.rtherm2 6 5 = 8.6e-3
rtherm.rtherm3 5 4 = 2.3e-2
rtherm.rtherm4 4 3 = 1.3e-1
rtherm.rtherm5 3 2 = 1.8e-1
rtherm.rtherm6 2 tl = 3.9e-2
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76645S3ST_F085 Rev. A
HUFA76645S3ST_F085


Số phần tương tự - HUFA76645S3ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76645S3S FAIRCHILD-HUFA76645S3S Datasheet
219Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HUFA76645S3ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76645P3 FAIRCHILD-HUF76645P3 Datasheet
218Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76645P3 FAIRCHILD-HUFA76645P3 Datasheet
219Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76645P3 INTERSIL-HUF76645P3 Datasheet
107Kb / 9P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76633P3 FAIRCHILD-HUF76633P3_12 Datasheet
375Kb / 10P
   38A, 100V, 0.036 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
HUF76639S3ST-F085 ONSEMI-HUF76639S3ST-F085 Datasheet
395Kb / 11P
   50A, 100V, 0.026 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
September-2017, Rev. 3
HUF76629D3ST-F085 ONSEMI-HUF76629D3ST-F085 Datasheet
550Kb / 7P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET 100V, 20A, 52m廓
August-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75852G3 FAIRCHILD-HUFA75852G3_11 Datasheet
264Kb / 7P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET짰 Power MOSFET
HUF76419D3ST FAIRCHILD-HUF76419D3ST Datasheet
203Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
HUF76429D3 FAIRCHILD-HUF76429D3_05 Datasheet
282Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
HUFA76407DK8T FAIRCHILD-HUFA76407DK8T_10 Datasheet
548Kb / 12P
   3.5A, 60V, 0.105 Ohm, Dual N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com