công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8424H bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8424H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8424H bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8424H_11 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8424H_11 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4
Typical Characteristics (Q1 N-Channel)TJ = 25°C unless otherwise noted
Figure 1.
01
234
0
10
20
30
40
50
60
VGS = 4.5V
VGS = 4.0V
VGS = 3.5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
VGS = 3.0V
VGS = 10V
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
On- Region Characteristics
Figure2.
0
1020
30
4050
60
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS = 4.5V
VGS = 4.0V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
ID, DRAIN CURRENT(A)
VGS = 3.5V
VGS = 3.0V
VGS = 10V
NormalizedOn-Resistance
vs Drain Current and Gate Voltage
Figure3. Normalized On-Resistance
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
ID = 9A
VGS = 10V
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
vs Junction Temperature
Figure 4.
2468
10
10
20
30
40
50
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
TJ = 125oC
TJ = 25oC
ID = 9A
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
On-Resistance vs Gate to
Source Voltage
Figure 5. Transfer Characteristics
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0
10
20
30
40
50
60
VDS = 5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 150oC
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 6.
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0.001
0.01
0.1
1
10
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 150oC
VGS = 0V
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
60
Source to Drain Diode
Forward Voltage vs Source Current
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8424H_F085A Rev.B1
www.fairchildsemi.com


Số phần tương tự - FDD8424H_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8424H_F085A FAIRCHILD-FDD8424H_F085A_13 Datasheet
793Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD8424H_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8424H_F085A FAIRCHILD-FDD8424H_F085A_13 Datasheet
793Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
FDMC8462 FAIRCHILD-FDMC8462 Datasheet
289Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40V, 20A, 5.8m廓
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4685 FAIRCHILD-FDD4685_08 Datasheet
432Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -32A, 35m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_10 Datasheet
431Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDS4141_F085 FAIRCHILD-FDS4141_F085 Datasheet
257Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com