công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6637 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6637
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -35V, -21A, 18m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6637 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6637_10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
FDD6637_F085 Rev. C
www.fairchildsemi.com
6
Figure 11.
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
VGS = VDS
ID = -250μA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE(oC)
Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
ID = -250μA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
Figure 13.
0.1
1
10
100
100
1000
10000
f = 1MHz
VGS = 0V
Crss
Coss
Ciss
-VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14.
0
10
2030
4050
0
2
4
6
8
10
VDD = -30V
VDD = -10V
Qg, GATE CHARGE(nC)
VDD = -20V
Gate Charge vs Gate to Source Voltage
Typical Characteristics


Số phần tương tự - FDD6637_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDD6637-F085 ONSEMI-FDD6637-F085 Datasheet
455Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637_06 Datasheet
119Kb / 8P
   35V P-Channel PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD6637_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF320N06L FAIRCHILD-FDPF320N06L Datasheet
225Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 21A, 25m廓
FDMS8674 FAIRCHILD-FDMS8674_08 Datasheet
298Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 21A, 5.0m廓
FDC642P FAIRCHILD-FDC642P_09 Datasheet
263Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -4A, 100m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDG332PZ FAIRCHILD-FDG332PZ Datasheet
458Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -2.6A, 97m廓
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDS4141_F085 FAIRCHILD-FDS4141_F085 Datasheet
257Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com