công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD20AN06A0 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD20AN06A0
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 45A, 20mW
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD20AN06A0 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
Figure 11. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 13. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14. Gate Charge Waveforms for Constant
Gate Current
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
VGS = VDS, ID = 250µA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
100
1000
0.1
1
10
40
2000
60
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
COSS ≅ CDS + CGD
CRSS = CGD
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 30V
ID = 45A
ID = 9A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD20AN06A0_F085 Rev. B1


Số phần tương tự - FDD20AN06A0_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD20AN06A0 FAIRCHILD-FDD20AN06A0 Datasheet
608Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD20AN06A0_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDB20AN06A0 FAIRCHILD-FDB20AN06A0 Datasheet
609Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 45A, 20m?
FDD5670 FAIRCHILD-FDD5670_11 Datasheet
144Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690_02 Datasheet
167Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDC5612 FAIRCHILD-FDC5612_04 Datasheet
79Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS030N06B FAIRCHILD-FDMS030N06B Datasheet
243Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 100A, 3m?
FDI040N06 FAIRCHILD-FDI040N06 Datasheet
521Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 168A, 4.0mW
FDB029N06 FAIRCHILD-FDB029N06 Datasheet
511Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 193A, 3.1mW
FDB039N06 FAIRCHILD-FDB039N06 Datasheet
544Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 174A, 3.9mW
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810 Datasheet
266Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 35A, 27mOhm
FDP030N06B FAIRCHILD-FDP030N06B Datasheet
748Kb / 9P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 195A, 3.1m
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com