công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54062704400 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện 54062704400
Giải thích chi tiết về linh kiện  0603 (1608) drahtgewickelt (AgPd/Ni/Sn Metallisierung)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

54062704400 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sumida Corporation

  54062704400 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Empfohlene Strombelastbarkeit I
B/IN, 85 °C in Abhän-
gigkeit von der Umgebungstemperatur T
a
Recommended Current-carrying capacity I
op/IR, 85 °C
depending on the ambient temperature T
a
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
20
40
60
80
100
120
140
Ta [°C ]
Ferrit
Ferrite
Keramik
Ceramic
- 24 -


Số phần tương tự - 54062704400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
54062704400 SUMIDA-54062704400 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
54062704400 SUMIDA-54062704400 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
More results

Mô tả tương tự - 54062704400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
logo
Inolux Corporation
HT-F199TW5 INOLUX-HT-F199TW5 Datasheet
1Mb / 16P
   0.25mm Height InGaN White 0603 (1608)
logo
Murata Manufacturing Co...
NCP18WM154J03RB MURATA-NCP18WM154J03RB Datasheet
1Mb / 44P
   Temperature Sensor and Compensation 0603 (1608) Size
logo
Kingbright Corporation
APT1608XXX KINGBRIGHT-APT1608XXX Datasheet
214Kb / 1P
   SUPER THIN SMD CHIP LED 1608(0603)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFDIP1608060LW8Q1C WALSIN-RFDIP1608060LW8Q1C Datasheet
455Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
RFDIP1608070G4T WALSIN-RFDIP1608070G4T Datasheet
219Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
logo
Rohm
CSL1104WBX ROHM-CSL1104WBX Datasheet
962Kb / 11P
   1608 (0603) size, compact and high intensity reflector type
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
HMK107C7224KA-TE TAIYO-YUDEN-HMK107C7224KA-TE Datasheet
331Kb / 2P
   Item Summary 0.22uF짹10%, 100V, X7S, 0603/1608 (EIA/JIS)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF1608060ABT WALSIN-RFLPF1608060ABT Datasheet
400Kb / 2P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
RFLPF1608060FM1T73 WALSIN-RFLPF1608060FM1T73 Datasheet
287Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com